データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZ540N データシート(PDF) 8 Page - eupec GmbH

部品番号 DZ540N
部品情報  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUPEC [eupec GmbH]
ホームページ  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ540N データシート(HTML) 8 Page - eupec GmbH

Back Button DZ540N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 10Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ540N
BIP AC/ 97-08-08, R.Jörke
A111/97
8/10
Seite/page
Sperrverzögerungsladung
Grenzstrom
1000
10000
1
10
100
-di/dt [A/µs]
iFM =
1600A
100A
200A
400A
800A
50A
Sperrverzögerungsladung / Recovered charge Qr = f(-di/dt)
Tvj = Tvjmax, vR ≤ 0,5 VRRM, vRM = 0,8 VRRM
Parameter: Durchlaßstrom / On-state current iFM
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0,01
0,1
1
t [s]
a
TA = 35 °C
b
TA = 45 °C
Grenzstrom je Zweig / Maximum overload on-state current per arm IF(OV)M = f(t), vRM = 0,8 VRRM
a: Leerlauf / No-load conditions
b: Vorlaststrom je Zweig / Pre-load current per arm IFAV(vor) = IFAVM
Ta = 35°C, verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (Papst 4650)
Ta = 45°C, natürliche Luftkühlung / Natural air cooling Kühlkörper / Heatsink type: KM17 (120W)


同様の部品番号 - DZ540N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ540N26K ISC-DZ540N26K Datasheet
352Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
More results

同様の説明 - DZ540N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ1070N EUPEC-DZ1070N Datasheet
231Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com