データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZ540N データシート(PDF) 2 Page - eupec GmbH

部品番号 DZ540N
部品情報  Rectifier Diode Module
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EUPEC [eupec GmbH]
ホームページ  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

DZ540N データシート(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  DZ540N Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH DZ540N Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
N
Netz-Dioden-Modul
Rectifier Diode Module
Datenblatt / Data sheet
DZ540N
BIP AC/ 97-08-08, R.Jörke
A111/97
2/10
Seite/page
Mechanische Eigenschaften
Mit diesem Datenblatt werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in
Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This data sheet specifies semiconductor devices, but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging
technical notes.
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
Gehäuse, siehe Anlage
case, see annex
Seite 3
page 3
Si-Element mit Druckkontakt
Si-pellet with pressure contact
Innere Isolation
internal insulation
AlN
Anzugsdrehmoment für mechanische Anschlüsse
mounting torque
Toleranz ±15%
M1
5
Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse
terminal connection torque
Toleranz ±10%
M2
12
Nm
Gewicht
weight
G
typ.
900 g
Kriechstrecke
creepage distance
15 mm
Schwingfestigkeit
vibration resistance
f = 50 Hz
50 m/s²
file-No.
E 83336


同様の部品番号 - DZ540N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
DZ540N26K ISC-DZ540N26K Datasheet
352Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
More results

同様の説明 - DZ540N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
eupec GmbH
DD261N EUPEC-DD261N Datasheet
273Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DD260N EUPEC-DD260N Datasheet
240Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
ND350N EUPEC-ND350N Datasheet
242Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
DZ950N EUPEC-DZ950N Datasheet
232Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
New Jersey Semi-Conduct...
SKKE600 NJSEMI-SKKE600 Datasheet
305Kb / 3P
   Rectifier Diode Module
logo
Inchange Semiconductor ...
DD540N22K ISC-DD540N22K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DD104N EUPEC-DD104N Datasheet
239Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
logo
Infineon Technologies A...
DDB6U85N16L INFINEON-DDB6U85N16L Datasheet
337Kb / 7P
   Rectifier Diode Module
Rev.2
logo
Inchange Semiconductor ...
ND260N12K ISC-ND260N12K Datasheet
340Kb / 2P
   Diode Rectifier Module
logo
eupec GmbH
DZ1070N EUPEC-DZ1070N Datasheet
231Kb / 10P
   Rectifier Diode Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com