データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV262E データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDV262E
部品情報  SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV262E データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV262E_03 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV262E_03 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CATV TUNING.
FEATURES
High Capacitance Ratio : C2V/C25V=12.5(Typ.)
Low Series Resistance : rS=0.6 (Typ.)
Excellent C-V Characteristics, and Small Tracking Error.
Useful for Small Size Tuner.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
ESC
DIM
MILLIMETERS
A
B
C
D
E
1.60 0.10
1.20 0.10
0.80 0.10
0.30 0.05
0.60 0.10
D
C
1
2
E
1. ANODE
2. CATHODE
F
0.13 0.05
F
+_
+_
+_
+_
+_
+_
2003. 10. 16
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV262E
VARIABLE CAPACITANCE DIODE
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
34
V
Peak Reverse Voltage
VRM
36 (RL=10k )
V
Junction Temperature
Tj
125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 125
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=1 A
34
-
-
V
Reverse Current
IR
VR=28V
-
-
10
nA
Capacitance
C2V
VR=2V, f=1MHz
33
35.5
38
pF
Capacitance
C25V
VR=25V, f=1MHz
2.6
2.85
3.0
pF
Capacitance Ratio
C2V/C25V
12.0
12.5
-
-
C25V/C28V
1.03
-
-
Series Resistance
rS
VR=5V, f=470MHz
-
0.6
0.8
Note : Available in matched group for capacitance to 2.0%.
C(Max.)-C(Min.)
C(Min.)
0.02
Type Name
Marking
Q
U
(VR=2~25V)


同様の部品番号 - KDV262E_03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV262E KEC-KDV262E Datasheet
71Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE(CATV TUNING)
More results

同様の説明 - KDV262E_03

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDV1480 KEC-KDV1480 Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com