データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDV1480 データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KDV1480
部品情報  SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KDV1480 データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KDV1480 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KDV1480 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FM RADIO BAND TUNING APPLICATION.
FEATURES
Applicable to FM wide band due to high capacitance ratio.
Excellent C-V Characteristics.
Variations of Capacitance Values is Little.
Small Package.
MAXIMUM RATING (Ta=25 )
DIM
MILLIMETERS
1. ANODE 1
2. ANODE 2
3. CATHODE
SOT-23
A
B
C
D
E
2.93 0.20
1.30+0.20/-0.15
0.45+0.15/-0.05
2.40+0.30/-0.20
G
1.90
H
J
K
L
M
N
0.95
0.13+0.10/-0.05
0.00 ~ 0.10
0.55
0.20 MIN
1.00+0.20/-0.10
M
E
1
2
3
B
1.30 MAX
LL
PP
P
7
2
1
3
+_
2004. 2. 12
1/2
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KDV1480
VARIABLE CAPACITANCE DIODE
SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 )
Type Name
Marking
Lot No.
CA
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Reverse Voltage
VR
IR=10 A
16
-
-
V
Reverse Current
IR
VR=10V
-
-
50
nA
Capacitance
(Note1)
C3.0V
VR=3.0V, f=1MHz
36.92
-
43.03
pF
C4.5V
VR=4.5V, f=1MHz
27.45
-
32.80
C6.0V
VR=6.0V, f=1MHz
19.91
-
25.61
C8.0V
VR=8.0V, f=1MHz
12.77
-
16.84
Figure of merit
Q
VR=3.0V, f=100MHz
60
-
-
Capacitance Ratio
C3.0V/C8.0V
-
2.50
-
3.00
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Reverse Voltage
VR
16
V
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55 150
Note 1) Capacitance value of one diode.


同様の部品番号 - KDV1480

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV1484E KEC-KDV1484E Datasheet
384Kb / 2P
   VARIABLE CAPACITANCE DIODE SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE AUDIO SIGNAL TUNING
More results

同様の説明 - KDV1480

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N4148M SEMTECH-1N4148M Datasheet
133Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE?
1N914 SEMTECH-1N914 Datasheet
88Kb / 1P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
KEC(Korea Electronics)
KDV348E_0911 KEC-KDV348E_0911 Datasheet
46Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
KDZ2.0FV KEC-KDZ2.0FV Datasheet
480Kb / 4P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS380_0711 BILIN-1SS380_0711 Datasheet
89Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
BAV19WS BILIN-BAV19WS Datasheet
232Kb / 3P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
logo
KEC(Korea Electronics)
KDS4148U KEC-KDS4148U Datasheet
82Kb / 2P
   SILICON EPITAXIAL PLANAR DIODE
logo
Guangdong Kexin Industr...
MA2ZV03 KEXIN-MA2ZV03 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
1SV245 KEXIN-1SV245 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
HSM2694 KEXIN-HSM2694 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon Epitaxial Planar Diode
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com