データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TP869C06R データシート(PDF) 5 Page - Fuji Electric

部品番号 TP869C06R
部品情報  Schottky Barrier Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FUJI [Fuji Electric]
ホームページ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

TP869C06R データシート(HTML) 5 Page - Fuji Electric

  TP869C06R Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric TP869C06R Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric TP869C06R Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric TP869C06R Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric TP869C06R Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric TP869C06R Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
4
5
TP869C06R
http://www.fujisemi.com
FUJI Diode
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
-2
10
-1
10
0
10
1
Rth(j-c):1.0°C/W
Transient Thermal Impedance (max.)
t Time (sec)
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
100
1000
Surge Current Ratings (max.)
t Time (ms) Sinewave


同様の部品番号 - TP869C06R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fuji Electric
TP869C04R FUJI-TP869C04R Datasheet
615Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode
TP869C08R FUJI-TP869C08R Datasheet
614Kb / 6P
   Schottky Barrier Diode
More results

同様の説明 - TP869C06R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com