データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS18B05 データシート(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

部品番号 GS18B05
部品情報  15~18WAC-DC Single Output Desktop
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

GS18B05 データシート(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  GS18B05 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. GS18B05 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
NAMEPLATE
UL118516AWG1230 50mmfor5V~12V
UL118518AWG1830 50mmfor15V~48V
POWERLED
70 10mm
11 0.5mm
MechanicalSpecification
DeratingCurve
FileName:GS18B-SPEC 2011-06-14
Unit:mm
Ta(
)
0
10
20
30
40
70
100
StaticCharacteristics
INPUTVOLTAGE
0
50
60
70
60
100
260
80
90
100
80
Plug Assignment
Standardplug:P1J
33
79
15~18W AC-DCSingleOutputDesktop
G S 1 8 B series
50
ID2.1xOD5.5
C"+"
P/N
OUTPUT
P1J
CENTER
+


同様の部品番号 - GS18B05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
GS18B05 MEANWELL-GS18B05 Datasheet
122Kb / 2P
   10~18WAC-DC Single Output Desktop
GS18B05-P1J MEANWELL-GS18B05-P1J Datasheet
122Kb / 2P
   10~18WAC-DC Single Output Desktop
More results

同様の説明 - GS18B05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
GS18A MEANWELL-GS18A_11 Datasheet
175Kb / 2P
   15~18WAC-DC Single Output Desktop
GA18A MEANWELL-GA18A_12 Datasheet
193Kb / 2P
   15~18WAC-DC Single Output Desktop
GS18B MEANWELL-GS18B Datasheet
122Kb / 2P
   10~18WAC-DC Single Output Desktop
ES18A MEANWELL-ES18A Datasheet
167Kb / 2P
   9~18WAC-DC Single Output Desktop
ES18B MEANWELL-ES18B Datasheet
167Kb / 2P
   9~18WAC-DC Single Output Desktop
ES18C MEANWELL-ES18C Datasheet
162Kb / 2P
   9~18WAC-DC Single Output Desktop
GS18A MEANWELL-GS18A Datasheet
119Kb / 2P
   10~18WAC-DC Single Output Desktop
GS18E MEANWELL-GS18E_11 Datasheet
158Kb / 2P
   15~18WAC-DC Single Output Wall-mounted type
GS18U MEANWELL-GS18U_12 Datasheet
166Kb / 2P
   15~18WAC-DC Single Output Wall-mounted type
GS18U MEANWELL-GS18U_11 Datasheet
148Kb / 2P
   15~18WAC-DC Single Output Wall-mounted type
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com