データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDZ6V8CG データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 SDZ6V8CG
部品情報  Small Signal Zener Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SDZ6V8CG データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SDZ6V8CG Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8CG Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8CG Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8CG Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ6V8CG Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Rev. date: 13-JUN-11
KSD-D6B038-000
www.auk.co.kr
2 of 5
Electrical Characteristics (Tamb=25℃, Unless otherwise specified)
Type No.
Zener Voltage VZ [V]
Reverse Current IR [uA]
Min.
Typ.
Max.
IZ [mA]
Max.
VR [V]
SDZ3V6CG
3.6
3.813
4.0
40
60
1.0
SDZ3V9CG
3.9
4.136
4.4
40
40
1.0
SDZ4V3CG
4.3
4.572
4.8
40
20
1.0
SDZ4V7CG
4.7
4.924
5.2
40
20
1.0
SDZ5V1CG
5.1
5.368
5.7
40
20
1.0
SDZ5V6CG
5.6
5.856
6.3
40
20
1.5
SDZ6V2CG
6.2
6.509
7.0
40
20
3.0
SDZ6V8CG
6.8
7.280
7.7
40
20
3.5
SDZ7V5CG
7.5
7.889
8.4
40
20
4.0
SDZ8V2CG
8.2
8.655
9.3
40
20
5.0
SDZ9V1CG
9.1
9.747
10.2
40
20
6.0
SDZ10VCG
10.0
10.310
11.2
40
10
7.0
SDZ11VCG
11.0
11.510
12.3
20
10
8.0
SDZ12VCG
12.0
12.500
13.5
20
10
9.0
SDZ13VCG
13.3
13.820
15.0
20
10
10.0
SDZ15VCG
14.7
15.350
16.5
20
10
11.0
SDZ16VCG
16.2
16.860
18.3
20
10
12.0
SDZ18VCG
18.0
19.000
20.3
20
10
13.0
SDZ20VCG
20.0
20.820
22.4
20
10
15.0
SDZ22VCG
22.0
23.850
24.5
10
10
17.0
SDZ24VCG
24.0
25.310
27.6
10
10
19.0
SDZ27VCG
27.0
28.700
30.8
10
10
21.0
SDZ30VCG
30.0
31.570
34.0
10
10
23.0
SDZ33VCG
33.0
34.950
37.0
10
10
25.0
SDZ36VCG
36.0
39.240
40.0
10
10
27.0
※ The Zener voltage (VZ) is measured 40ms after power is supplied.
SDZ6V2CG


同様の部品番号 - SDZ6V8CG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SDZ6V8 AUK-SDZ6V8 Datasheet
40Kb / 3P
   Zener Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ6V8 KODENSHI-SDZ6V8 Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
logo
AUK corp
SDZ6V8AQ AUK-SDZ6V8AQ Datasheet
133Kb / 3P
   Low Cap. Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ6V8AQ KODENSHI-SDZ6V8AQ Datasheet
171Kb / 5P
   ESD Protection Zener Diode
SDZ6V8AQ KODENSHI-SDZ6V8AQ Datasheet
123Kb / 5P
   ESD Protection Zener Diode
More results

同様の説明 - SDZ6V8CG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q_18 Datasheet
171Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2Z KODENSHI-SDZ6V2Z Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8 KODENSHI-SDZ6V8 Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8D KODENSHI-SDZ6V8D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8WA KODENSHI-SDZ6V8WA Datasheet
147Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ18VG KODENSHI-SDZ18VG Datasheet
260Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ24V KODENSHI-SDZ24V Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2D KODENSHI-SDZ6V2D Datasheet
149Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2F KODENSHI-SDZ6V2F Datasheet
161Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q Datasheet
151Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ5V1D KODENSHI-SDZ5V1D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com