データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDZ24VG データシート(PDF) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

部品番号 SDZ24VG
部品情報  Small Signal Zener Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
ホームページ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SDZ24VG データシート(HTML) 2 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SDZ24VG Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ24VG Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ24VG Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ24VG Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SDZ24VG Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Rev. date: 17-NOV-10
KSD-D6B032-002
www.auk.co.kr
2 of 5
Electrical Characteristics (T
amb=25℃, Unless otherwise specified)
Device
Marking
Info.
VZ
ZZT
ZZK
IR
@ IZT
Min
Max
Max
@ IZT
Max
@ IZK
Max
@ VR
mA
V
mA
mA
µA
V
SDZ3V0G
3V0
20
2.85
3.15
29
20
1600
0.25
50
1.0
SDZ3V3G
3V3
20
3.14
3.50
28
20
1600
1.0
25
1.0
SDZ3V6G
3V6
20
3.42
3.78
24
20
1700
0.25
15
1.0
SDZ3V9G
3V9
20
3.71
4.10
23
20
1900
0.25
5
1.0
SDZ5V1G
5V1
20
4.94
5.20
17
20
1600
0.25
5
1.5
SDZ5V6G
5V6
20
5.45
5.73
40
20
500
1.0
5
2.5
SDZ6V2G
6V2
20
6.08
6.35
7
20
1600
0.25
5
4.0
SDZ6V8G
6V8
20
6.66
7.01
15
20
75
1.0
1.8
4.0
SDZ7V5G
7V5
20
7.29
7.67
6
20
500
0.25
3
6.0
SDZ8V2G
8V2
20
8.04
8.40
15
20
120
1.0
0.7
5.0
SDZ9V1G
9V1
20
8.85
9.28
10
20
600
0.25
3
7.0
SDZ12VG
12V
10
11.44
12.24
25
10
150
1.0
0.2
9.0
SDZ13VG
13V
10
12.70
13.30
30
10
160
1.0
0.2
10.0
SDZ15VG
15V
8.5
14.25
15.75
16
8.5
600
0.25
0.1
11.0
SDZ16VG
16V
10
15.64
16.38
40
10
188
1.0
0.2
12.0
SDZ18VG
18V
7.0
16.80
19.10
21
7.0
600
0.25
0.1
14.0
SDZ20VG
20V
6.2
19.00
21.00
25
6.2
600
0.25
0.1
15.0
SDZ24VG
24V
5.2
22.80
25.20
33
5.2
600
0.25
0.1
18.0
SDZ28VG
28V
4.5
26.60
29.40
44
4.5
600
0.25
0.1
21.0
SDZ30VG
30V
4.2
28.50
31.50
49
4.2
600
0.25
0.1
23.0
SDZ33VG
33V
3.8
31.35
34.65
58
3.8
700
0.25
0.1
25.0
SDZ36VG
36V
3.4
34.2
37.8
70
3.4
700
0.25
0.1
27.0
SDZ24VG


同様の部品番号 - SDZ24VG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ24V KODENSHI-SDZ24V Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ24VCG KODENSHI-SDZ24VCG Datasheet
272Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results

同様の説明 - SDZ24VG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q_18 Datasheet
171Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2Z KODENSHI-SDZ6V2Z Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8 KODENSHI-SDZ6V8 Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8D KODENSHI-SDZ6V8D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V8WA KODENSHI-SDZ6V8WA Datasheet
147Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ18VG KODENSHI-SDZ18VG Datasheet
260Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ24V KODENSHI-SDZ24V Datasheet
146Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2D KODENSHI-SDZ6V2D Datasheet
149Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ6V2F KODENSHI-SDZ6V2F Datasheet
161Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ3V0Q KODENSHI-SDZ3V0Q Datasheet
151Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
SDZ5V1D KODENSHI-SDZ5V1D Datasheet
160Kb / 5P
   Small Signal Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com