データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC237B データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 BC237B
部品情報  Amplifier Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC237B データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BC237B_07 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC237B_07 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC237B_07 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC237B_07 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BC237B
http://onsemi.com
3
2.0
1.5
1.0
0.2
0.3
0.4
0.6
0.8
200
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
20
50
100
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
Figure 1. Normalized DC Current Gain
VCE = 10 V
TA = 25°C
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.2
0.1
0.3 0.5 0.7 1.0
2.0 3.0 5.0 7.0 10
20 30 50 70 100
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = 10 V
VCE(sat) @ IC/IB = 10
400
20
30
40
60
80
100
200
300
0.5
1.0
0.7
2.0 3.0
5.0 7.0 10
20
30
50
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
Figure 3. Current−Gain — Bandwidth Product
10
1.0
2.0
3.0
5.0
7.0
0.4 0.6 0.8 1.0
2.0
4.0
6.0 8.0 10
20
40
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 4. Capacitances
VCE = 10 V
TA = 25°C
TA = 25°C
Cib
Cob
170
160
150
140
130
120
10
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
Figure 5. Base Spreading Resistance
VCE = 10 V
f = 1.0 kHz
TA = 25°C


同様の部品番号 - BC237B_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC237BG ONSEMI-BC237BG Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
BC237BRL1 ONSEMI-BC237BRL1 Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
BC237BRL1G ONSEMI-BC237BRL1G Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
BC237BZL1 ONSEMI-BC237BZL1 Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
BC237BZL1G ONSEMI-BC237BZL1G Datasheet
54Kb / 4P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 4
More results

同様の説明 - BC237B_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
   Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
BC547 ONSEMI-BC547 Datasheet
91Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
BC368 MOTOROLA-BC368 Datasheet
129Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS4123 MOTOROLA-MPS4123 Datasheet
71Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS918 MOTOROLA-MPS918 Datasheet
81Kb / 4P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC368 ONSEMI-BC368 Datasheet
63Kb / 4P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
MPS650 ONSEMI-MPS650 Datasheet
103Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2005 ??Rev. 2
logo
Daya Electric Group Co....
2N5550 DAYA-2N5550 Datasheet
83Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC546B ONSEMI-BC546B_07 Datasheet
78Kb / 6P
   Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 6
MMBT6428LT1G ONSEMI-MMBT6428LT1G Datasheet
200Kb / 5P
   Amplifier Transistors
August, 2009 ??Rev. 5
MPS8099 ONSEMI-MPS8099_08 Datasheet
128Kb / 7P
   Amplifier Transistors
December, 2008 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com