データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BC546BZL1G データシート(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

部品番号 BC546BZL1G
部品情報  Amplifier Transistors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BC546BZL1G データシート(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  BC546BZL1G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BC546BZL1G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
BC546B, BC547A, B, C, BC548B, C
http://onsemi.com
3
BC547/BC548
Figure 1. Normalized DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
2.0
Figure 2. “Saturation” and “On” Voltages
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
0.2
0.5
1.0
10
20
50
0.2
100
Figure 3. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 4. Base−Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
2.0
5.0
200
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.5
0
0.2
0.4
0.1
0.3
1.6
1.2
2.0
2.8
2.4
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.3
0.2
0.5
1.0
10
20
50
2.0
100
70
30
7.0
5.0
3.0
0.7
0.3
0.1
0.2
1.0
10
100
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE(on) @ VCE = 10 V
VCE = 10 V
TA = 25°C
−55°C to +125°C
TA = 25°C
IC = 50 mA
IC = 100 mA
IC = 200 mA
IC =
20 mA
IC =
10 mA
1.0
Figure 5. Capacitances
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
10
Figure 6. Current−Gain − Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mAdc)
0.4 0.6
1.0
10
20
1.0
2.0
6.0
40
80
100
200
300
400
60
20
40
30
7.0
5.0
3.0
2.0
0.7 1.0
10
20
2.0
50
30
7.0
5.0
3.0
0.5
VCE = 10 V
TA = 25°C
0.8
4.0
8.0
TA = 25°C
Cob
Cib


同様の部品番号 - BC546BZL1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
68Kb / 6P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
September, 2005 ??Rev. 5
BC546BZL1G ONSEMI-BC546BZL1G Datasheet
223Kb / 9P
   Amplifier Transistors NPN Silicon
August, 2021 - Rev. 8
More results

同様の説明 - BC546BZL1G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
BC182 ONSEMI-BC182 Datasheet
60Kb / 4P
   Amplifier Transistors Amplifier Transistors
March, 2007 ??Rev. 5
BC547 ONSEMI-BC547 Datasheet
91Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
logo
Motorola, Inc
BC368 MOTOROLA-BC368 Datasheet
129Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS4123 MOTOROLA-MPS4123 Datasheet
71Kb / 4P
   Amplifier Transistors
MPS918 MOTOROLA-MPS918 Datasheet
81Kb / 4P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
BC368 ONSEMI-BC368 Datasheet
63Kb / 4P
   Amplifier Transistors
May, 2004 ??Rev. 4
MPS650 ONSEMI-MPS650 Datasheet
103Kb / 6P
   Amplifier Transistors
May, 2005 ??Rev. 2
logo
Daya Electric Group Co....
2N5550 DAYA-2N5550 Datasheet
83Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT6428LT1G ONSEMI-MMBT6428LT1G Datasheet
200Kb / 5P
   Amplifier Transistors
August, 2009 ??Rev. 5
MPS8099 ONSEMI-MPS8099_08 Datasheet
128Kb / 7P
   Amplifier Transistors
December, 2008 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com