データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SAR543R データシート(PDF) 3 Page - Rohm

部品番号 2SAR543R
部品情報  Midium Power Transistors (-50V/-3A)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR543R データシート(HTML) 3 Page - Rohm

  2SAR543R Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR543R Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR543R Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR543R Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR543R Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR543R Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Data Sheet
www.rohm.com
©20
10 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2SAR543R
 
Electrical characteristic curves (Ta=25
C)
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
COLECTOR TO EMITTER VOLTAGE:V
CE[V]
Fig.1 Typical Output Characteristics
-2.5mA
-2.0mA
-1.5mA
-1.0mA
I
B=-0.5mA
-4.5mA
-5.0mA
-3.0mA
-4.0mA
-3.5mA
10
100
1000
-1
-10
-100
-1000
-10000
COLLECTOR CURRENT :I
C[mA]
Fig.2 DC Current Gain vs. Collector Current (Ⅰ)
V
CE=-5V
-3V
Ta=25
C
10
100
1000
-1
-10
-100
-1000
-10000
COLLECTOR CURRENT :I
C[mA]
Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(Ⅱ)
V
CE=-3V
Ta=125
°C
75
°C
25
°C
-40
°C
-0.001
-0.01
-0.1
-1
-1
-10
-100
-1000
-10000
COLLECTOR CURRENT :I
C[mA]
Fig.4 Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current(Ⅰ)
I
C/IB=50
20
10
Ta=25
C
-0.01
-0.1
-1
-1
-10
-100
-1000
-10000
COLLECTOR CURRENT :I
C[mA]
Fig.5 Collector-Emitter Saturation Voltage vs.Collector Current (Ⅱ)
I
C/IB=20
Ta=125
°C
75
°C
25
°C
-40
°C
-1
-10
-100
-1000
-10000
-1.5
-1
-0.5
0
BASE TO EMITTER VOLTAGE :V
BE[V]
Fig.6 Ground Emitter Propagation Characteristics
V
CE=-3V
Ta=125
°C
75
°C
25
°C
-40
°C
3/5
2010.12 - Rev.A


同様の部品番号 - 2SAR543R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR543D ROHM-2SAR543D Datasheet
524Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V/-4A)
More results

同様の説明 - 2SAR543R

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5Y2 ROHM-QS5Y2 Datasheet
499Kb / 8P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
MP6T13 ROHM-MP6T13 Datasheet
433Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5W2 ROHM-QS5W2 Datasheet
432Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533D ROHM-2SCR533D Datasheet
494Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR533D ROHM-2SAR533D Datasheet
428Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
2SCR543R ROHM-2SCR543R Datasheet
439Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR533P ROHM-2SCR533P_09 Datasheet
235Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
MP6X13 ROHM-MP6X13 Datasheet
422Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com