データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL28288 データシート(PDF) 10 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL28288
部品情報  Digital DC/DC PMBus 12A Module
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28288 データシート(HTML) 10 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL28288_11 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL28288_11 Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
ISL28288, ISL28488
10
FN6339.4
July 26, 2011
FIGURE 32. VOUT HIGH vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL= 100k
FIGURE 33. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V, RL= 1k
FIGURE 34. VOUT LOW vs TEMPERATURE, V+, V- = ±2.5V,
RL= 100k
FIGURE 35. +OUTPUT SHORT CIRCUIT CURRENT vs
TEMPERATURE VIN = +2.5V, RL = 10, V+, V- = ±2.5V
FIGURE 36. -OUTPUT SHORT CIRCUIT CURRENT vs TEMPERATURE VIN = -2.5V, RL = 10, V+, V- = ±2.5V
Typical Performance Curves V
+ = 5V, V- = 0V, V
CM = 2.5V, RL = Open (Continued)
4.9964
4.9966
4.9968
4.9970
4.9972
4.9974
4.9976
4.9978
4.9980
4.9982
4.9984
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
n = 12
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
100
110
120
130
140
150
160
170
n = 1000
MIN
MEDIAN
MAX
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
TEMPERATURE (°C)
n = 12
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20406080
100
120
TEMPERATURE (°C)
25
27
29
31
33
35
37
39
n = 1000
MIN
MEDIAN
MAX
-40
-20
0
20
406080
100
120
TEMPERATURE (°C)
-33
-31
-29
-27
-25
-23
-21
n = 1000
MIN
MEDIAN
MAX


同様の部品番号 - ISL28288_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL28288(EN) INTERSIL-ISL28288(EN) Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
logo
Renesas Technology Corp
ISL28288EVAL1Z RENESAS-ISL28288EVAL1Z Datasheet
1Mb / 20P
   Dual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op Amp
ISL28288FBZ RENESAS-ISL28288FBZ Datasheet
1Mb / 20P
   Dual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op Amp
logo
Intersil Corporation
ISL28288FUZ INTERSIL-ISL28288FUZ Datasheet
514Kb / 12P
   Dual Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Precision Op-Amp
ISL28288FUZ INTERSIL-ISL28288FUZ Datasheet
473Kb / 13P
   Dual and Quad Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Op-Amp
More results

同様の説明 - ISL28288_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ZL9101M_1104 INTERSIL-ZL9101M_1104 Datasheet
820Kb / 17P
   Digital DC/DC PMBus 12A Module
ZL9101M INTERSIL-ZL9101M_11 Datasheet
877Kb / 17P
   Digital DC/DC PMBus 12A Module
ZL9101MIRZ INTERSIL-ZL9101MIRZ Datasheet
1Mb / 67P
   Digital DC/DC PMBus 12A Module
February 12, 2015
logo
Renesas Technology Corp
ZL9101M RENESAS-ZL9101M Datasheet
2Mb / 63P
   Digital DC/DC PMBus 12A Module
logo
Intersil Corporation
ZL9101M INTERSIL-ZL9101M Datasheet
870Kb / 17P
   Digital DC/DC PMBus 12A Module
logo
Renesas Technology Corp
ISL8270M RENESAS-ISL8270M Datasheet
2Mb / 56P
   Digital DC/DC PMBus 25A Module
ISL8271M RENESAS-ISL8271M Datasheet
2Mb / 57P
   Digital DC/DC PMBus 33A Module
logo
Intersil Corporation
ZL9117MIRZ INTERSIL-ZL9117MIRZ Datasheet
1Mb / 58P
   Digital DC/DC PMBus 17A Module
December 16, 2014
ISL8271MAIRZ INTERSIL-ISL8271MAIRZ Datasheet
1Mb / 51P
   Digital DC/DC PMBus 33A Module
December 18, 2014
ISL8270MAIRZ INTERSIL-ISL8270MAIRZ Datasheet
1Mb / 51P
   Digital DC/DC PMBus 25A Module
July 2, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com