データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXZ2210N50L データシート(PDF) 8 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXZ2210N50L
部品情報  RF Power MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXZ2210N50L データシート(HTML) 8 Page - IXYS Corporation

  IXZ2210N50L Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 8Page - IXYS Corporation IXZ2210N50L Datasheet HTML 9Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
IXZ210N50L & IXZ2210N50L
RF Power MOSFET
S-PARMATERS for Ids = 1A and Vds = 150V
30
0.963 / -169.123
0.020 / 3.477
4.942 / 77.820
0.435 / -137.513
40
0.951 / -172.917
0.021 / -4.926
3.815 / 69.106
0.505 / -134.339
50
0.943 / -174.788
0.018 / -12.764
2.890 / 58.963
0.618 / -137.849
60
0.946 / -176.203
0.016 / -18.683
2.230 / 52.200
0.687 / -142.755
70
0.948 / -177.357
0.014 / -16.858
1.779 / 47.123
0.733 / -147.101
80
0.952 / -178.457
0.012 / -16.420
1.458 / 43.025
0.772 / -150.627
90
0.955 / -179.449
0.009 / -10.102
1.220 / 39.458
0.802 / -153.615
100
0.957 / 179.705
0.008 / -1.389
1.038 / 36.186
0.824 / -156.184
110
0.960 / 178.936
0.007 / 9.658
0.894 / 33.271
0.843 / -158.326
120
0.962 / 178.170
0.007 / 24.560
0.783 / 30.862
0.858 / -160.076
130
0.963 / 177.479
0.007 / 36.896
0.688 / 28.701
0.870 / -161.908
140
0.964 / 176.627
0.008 / 51.624
0.615 / 26.345
0.880 / -163.607
150
0.965 / 175.974
0.009 / 60.710
0.551 / 24.277
0.886 / -165.069
160
0.966 / 175.320
0.011 / 64.471
0.498 / 22.370
0.895 / -166.662
170
0.966 / 174.688
0.012 / 68.556
0.451 / 20.406
0.904 / -167.7
180
0.968 / 174.005
0.013 / 70.179
0.415 / 18.797
0.909 / -168.732
190
0.969 / 173.455
0.014 / 72.336
0.383 / 17.392
0.915 / -169.635
200
0.969 / 172.895
0.016 / 75.100
0.350 / 15.646
0.921 / -170.668
F MHz
mag S11 ang S11
mag S12 ang S12
mag S21 ang S21
mag S22 ang S22


同様の部品番号 - IXZ2210N50L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXZ2210N50L IXYS-IXZ2210N50L Datasheet
247Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Linear 175MHz RF MOSFET
IXZ2210N50L2 IXYS-IXZ2210N50L2 Datasheet
1Mb / 7P
   N-channel enhancement mode linear RF power MOSFET
More results

同様の説明 - IXZ2210N50L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF154 MA-COM-MRF154 Datasheet
293Kb / 9P
   Broadband RF Power MOSFET Broadband RF Power MOSFET
logo
IXYS Corporation
DE275-501N16A IXYS-DE275-501N16A Datasheet
162Kb / 5P
   RF Power MOSFET
logo
Advanced Power Technolo...
ARF1518 ADPOW-ARF1518 Datasheet
100Kb / 3P
   RF POWER MOSFET
logo
IXYS Corporation
DE275X2-501N16A IXYS-DE275X2-501N16A Datasheet
175Kb / 4P
   RF Power MOSFET
DE375-102N10A IXYS-DE375-102N10A Datasheet
157Kb / 3P
   RF Power MOSFET
IXZ12210N50L IXYS-IXZ12210N50L Datasheet
304Kb / 4P
   RF Power MOSFET
DE150-102N02A IXYS-DE150-102N02A Datasheet
168Kb / 4P
   RF Power MOSFET
IXZH10N50LA IXYS-IXZH10N50LA Datasheet
266Kb / 9P
   RF Power MOSFET
logo
Advanced Semiconductor
MRF185 ASI-MRF185 Datasheet
37Kb / 1P
   RF POWER MOSFET
BLF245 ASI-BLF245 Datasheet
21Kb / 1P
   RF POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com