データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU16025MUV-E2 データシート(PDF) 8 Page - Rohm

部品番号 BU16025MUV-E2
部品情報  1 for input 1 output buffer (Sync with OE)
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16025MUV-E2 データシート(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU16025MUV-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
Technical Note
8/16
BU16025MUV
www.rohm.com
2011.01 - Rev.A
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
SCL
SCL_SINK
SDA
SDA_SINK
DDCEN
SELREF
REXT
PRE
OEB
VCC
A4
B4
Selectable
Equalizer
RINT
A3
B3
A2
B2
A1
B1
Y4
Z4
Y3
Z3
Y2
Z2
Y1
Z1
HPD
HPD_SINK
EQ
HPD_INV
VCC
RINT
VCC
RINT
VCC
RINT
Selectable
Equalizer
Selectable
Equalizer
Selectable
Equalizer
TMDS
Driver
TMDS
Driver
TMDS
Driver
TMDS
Driver
I2C_ONB
I2C slave for Dual
mode configuration
HDMIID_EN
0.4V
1.8V
0.4V
1.8V
Block diagram and pin configuration
Fig.11 Block Diagram of BU16025MUV
BU16025
(48-pin QFN)
39
48
47
46
45
44
43
42
41
40
22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
23
37
38
Y4
A4
B4
Z4
Vcc
Z3
GND
Z2
Vcc
Z1
Y3
Y2
Y1
GND
Vcc
B3
GND
B2
Vcc
B1
A3
A2
A1
GND


同様の部品番号 - BU16025MUV-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU16025MUV ROHM-BU16025MUV Datasheet
557Kb / 20P
   HDMI Switch ICs
More results

同様の説明 - BU16025MUV-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU16024KV ROHM-BU16024KV Datasheet
485Kb / 18P
   1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
BU16006KV ROHM-BU16006KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
logo
Silicon Laboratories
SI53305 SILABS-SI53305 Datasheet
1Mb / 36P
   1:10 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE
SI53304 SILABS-SI53304 Datasheet
1Mb / 33P
   1:6 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C4911510-05 PERICOM-PI6C4911510-05 Datasheet
932Kb / 7P
   2.5V/3.3V 1.5GHz Low Skew 1-to-10 Differential to LVPECL Fanout Buffer with Sync OE
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI53314 SKYWORKS-SI53314 Datasheet
2Mb / 32P
   1:6 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE (<1.25 GHZ)
Rev. 1.0
SI53315 SKYWORKS-SI53315 Datasheet
1Mb / 30P
   1:10 LOW JITTER UNIVERSAL BUFFER/LEVEL TRANSLATOR WITH 2:1 INPUT MUX AND INDIVIDUAL OE (<1.25 GHZ)
Rev. 0.4
logo
ON Semiconductor
NB3H83905C ONSEMI-NB3H83905C Datasheet
206Kb / 15P
   1.8V/2.5V/3.3V Crystal Input to 1 6 LVTTL/LVCMOS Clock Fanout Buffer with OE
November, 2012 ??Rev. 9
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74HSTL85350A POTATO-PO74HSTL85350A_14 Datasheet
1Mb / 7P
   LVCMOS Input to HSTL Output 1:4 Fanout Buffer
PO74HSTL85352A POTATO-PO74HSTL85352A_14 Datasheet
1Mb / 7P
   LVCMOS Input to HSTL Output 1:2 Fanout Buffer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com