データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RYE002N05 データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 RYE002N05
部品情報  0.9V Drive Nch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RYE002N05 データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  RYE002N05 Datasheet HTML 1Page - Rohm RYE002N05 Datasheet HTML 2Page - Rohm RYE002N05 Datasheet HTML 3Page - Rohm RYE002N05 Datasheet HTML 4Page - Rohm RYE002N05 Datasheet HTML 5Page - Rohm RYE002N05 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
RYE002N05
 
Measurement circuits
Notice
This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment. Please consider to design
ESD protection circuit.
Fig.1-1 Switching time measurement circuit
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.1-2 Switching waveforms
90%
90%
90%
10%
10%
50%
10%
50%
VGS
Pulse width
VDS
ton
toff
tr
td(on)
tf
td(off)
5/5
2011.05 - Rev.B
Data Sheet
www.rohm.com
©20
11 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.


同様の説明 - RYE002N05

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
EM6K34 ROHM-EM6K34 Datasheet
292Kb / 6P
   0.9V Drive Nch Nch MOSFET
UM6K34N ROHM-UM6K34N Datasheet
1Mb / 7P
   0.9V Drive Nch Nch MOSFET
RYB002N05 ROHM-RYB002N05 Datasheet
350Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
RYU002N05 ROHM-RYU002N05 Datasheet
981Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
logo
ZP Semiconductor
RYC002N05T316 ZPSEMI-RYC002N05T316 Datasheet
547Kb / 2P
   0.9V Drive Nch MOSFET
logo
Rohm
RYC002N05 ROHM-RYC002N05 Datasheet
1Mb / 7P
   0.9V Drive Nch MOSFET
RYM002N05 ROHM-RYM002N05 Datasheet
322Kb / 6P
   0.9V Drive Nch MOSFET
US6K1 ROHM-US6K1_09 Datasheet
193Kb / 4P
   2.5V Drive NchNch MOSFET
SH8K5 ROHM-SH8K5_09 Datasheet
175Kb / 4P
   4V Drive NchNch MOSFET
QS8K13 ROHM-QS8K13 Datasheet
1Mb / 7P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com