データシートサーチシステム |
|
LM16155 データシート(PDF) 1 Page - Sharp Corporation |
|
LM16155 データシート(HTML) 1 Page - Sharp Corporation |
|
1 / 1 page Mass-production Character Type LCD Module LM16155 (FA/POS/Measuring instruments) Features s 16 characters x 1 line s TN type LCD (Reflective) s 5 x 7 dots with cursor s Suitable for telephone, facsimile etc., Specifications Parameter Unit Parameter Unit No. of characters 16 x 1 - Power consumption 7.5 mW Character size(H x V) 3.07 x 5.73 mm Supply voltage 5 (V) Viewing area (H x V) 64.5 x 13.8 mm Outline dimensions (W x H x D) 80.0 x 36.0 x 11.0 mm Panel type TN - Weight 25 g Panel mode Reflective - Operating temperature 0 to +50 °C Viewing direction 6:00 - Storage temperature -25 to +70 °C Backlight type - - Backlight color - - Outline Dimensions unit : mm 0.08 3.07 0.7 0.5 2.5 75 73.5 Pin1 Viewing Area 64.5 x 13.8 Pin14 33.02(2.54P x 13) 80 59.62 2 4.7 7.08 5.5 0.55 |
同様の部品番号 - LM16155 |
|
同様の説明 - LM16155 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |