データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS2496CMRN データシート(PDF) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS2496CMRN
部品情報  2A / 150KHz Buck Switching Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2496CMRN データシート(HTML) 6 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS2496CMRN Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2496CMRN Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TS2496
2A / 150KHz Buck Switching Regulator
6/7
Version: C07
TO-263-5L Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XXX = Voltage Code
(3.3=3.3V, 5.0=5V)
= Package Code for Adjustable type
(CM5 = TO-263-5L)
TO-263-5L DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
10.220
10.260
0.402
0.404
B
14.600
15.870
0.575
0.625
C
0.750
0.770
0.030
0.030
D
1.573
1.827
0.062
0.072
E
4.560
4.570
0.179
0.180
F
1.240
1.270
0.049
0.050
G
2.280
2.790
0.090
0.110
H
0.280
0.320
0.011
0.013
I
8.240
8.280
0.324
0.326
J
1.540
1.800
0.060
0.071


同様の部品番号 - TS2496CMRN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2496CM5 TSC-TS2496CM5 Datasheet
400Kb / 8P
   3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
More results

同様の説明 - TS2496CMRN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SamHop Microelectronics...
SM8312 SAMHOP-SM8312 Datasheet
245Kb / 11P
   150KHz, 2A PWM Buck Switching Regulator
logo
YOBON TECHNOLOGIES,INC.
YB1696 YOBON-YB1696 Datasheet
305Kb / 11P
   150KHz, 3A PWM Buck Switching Regulator
logo
SamHop Microelectronics...
SM8303 SAMHOP-SM8303 Datasheet
217Kb / 11P
   150KHz, 3A PWM Buck Switching Regulator
logo
Feeling Technology Corp...
FP6101 FEELING-FP6101 Datasheet
428Kb / 12P
   20V, 2A Buck Switching Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2580 TSC-TS2580 Datasheet
109Kb / 5P
   2A / 52KHz Buck Switching Regulator
TS2596S TSC-TS2596S_07 Datasheet
718Kb / 9P
   2A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
TS2596S TSC-TS2596S Datasheet
578Kb / 10P
   2A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
AP1509 TGS-AP1509 Datasheet
3Mb / 6P
   150KHz 2A PWM Buck DC/DC
logo
YOBON TECHNOLOGIES,INC.
YB1693 YOBON-YB1693 Datasheet
296Kb / 8P
   2A / 150KHz Buck DC-DC Converter
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2596S TSC-TS2596S_09 Datasheet
718Kb / 9P
   2A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com