データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS78CIC0 データシート(PDF) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS78CIC0
部品情報  3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS78CIC0 データシート(HTML) 9 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS78CIC0 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS78CIC0 Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
TS7800 Series
3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
9/12
Version: C11
TO-220 Mechanical Drawing
Marking Diagram
XX
= Output Voltage
(05=5V, 06=6V, 08=8V, 09=9V, 10=10V, 12=12V, 15=15V, 18=18V, 24=24V)
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
CZ
= Package Code for TO-220
TO-220 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX
A
9.31
10.50
0.367
0.413
B
3.74
3.91
0.147
0.154
C
2.36
3.24
0.093
0.128
D
2.22
3.22
0.087
0.127
E
0.78
0.98
0.031
0.039
F
--
2.65
--
0.104
G
--
5.30
--
0.209
H
12.32
13.88
0.485
0.546
I
8.74
9.26
0.344
0.365
J
15.07
16.47
0.593
0.648
K
4.35
4.65
0.171
0.183
L
1.16
1.40
0.046
0.055
M
28.37
30.35
1.117
1.195
N
1.78
2.67
0.070
0.105
O
0.255
0.610
0.010
0.024
P
5.75
7.65
0.226
0.301


同様の部品番号 - TS78CIC0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS78CI TSC-TS78CI Datasheet
524Kb / 12P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
More results

同様の説明 - TS78CIC0

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS7800A TSC-TS7800A Datasheet
258Kb / 9P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7809CZ TSC-TS7809CZ Datasheet
236Kb / 10P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7815CI TSC-TS7815CI Datasheet
236Kb / 10P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7818CZ TSC-TS7818CZ Datasheet
236Kb / 10P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7800B TSC-TS7800B Datasheet
249Kb / 8P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
TS7800 ETC-TS7800 Datasheet
258Kb / 9P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7812ACZ ETC-TS7812ACZ Datasheet
258Kb / 9P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS7800I TSC-TS7800I Datasheet
253Kb / 8P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7800 TSC-TS7800 Datasheet
258Kb / 9P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
TS7800 TSC-TS7800_1 Datasheet
290Kb / 10P
   3-Terminal Fixed Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com