データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NBXDBB017 データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 NBXDBB017
部品情報  3.3 V, 156.25 MHz / 312.5MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXDBB017 データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXDBB017 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor NBXDBB017 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
NBXDBB017, NBXDBA017, NBXHBA017, NBXSBA017
http://onsemi.com
5
Figure 3. Typical Phase Noise Plot at 156.25 MHz
Figure 4. Typical Phase Noise Plot at 312.5 MHz


同様の部品番号 - NBXDBB017

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NBXDBB017 ONSEMI-NBXDBB017 Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXDBB017LN1TAG ONSEMI-NBXDBB017LN1TAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
NBXDBB017LNHTAG ONSEMI-NBXDBB017LNHTAG Datasheet
131Kb / 8P
   Clock Oscillator
March, 2009 ??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com