データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NBXSBA025_0910 データシート(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

部品番号 NBXSBA025_0910
部品情報  2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ONSEMI [ON Semiconductor]
ホームページ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NBXSBA025_0910 データシート(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NBXSBA025_0910 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
NBXSBA025
http://onsemi.com
5
Figure 4. Typical Termination for Output Driver and Device Evaluation
(See Application Note AND8020/D − Termination of ECL Logic Devices.)
Driver
Device
Receiver
Device
QD
Q
D
Zo = 50 W
Zo = 50 W
50 W
50 W
VTT
VTT = VDD − 2.0 V
NBXSBA025
260
217
175
150
Temperature (°C)
temp. 260°C
20 − 40 sec. max.
Time
60180 sec.
3°C/sec. max.
cooling
6°C/sec. max.
60150 sec.
reflow
peak
pre−heat
ramp−up
Figure 5. Recommended Reflow Soldering Profile


同様の部品番号 - NBXSBA025_0910

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
NBXSBA025LN1TAG ONSEMI-NBXSBA025LN1TAG Datasheet
123Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
NBXSBA025LNHTAG ONSEMI-NBXSBA025LNHTAG Datasheet
123Kb / 6P
   2.5 V / 3.3 V, 425.00MHz LVPECL Clock Oscillator
August, 2009 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com