データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LS02-1A84-PA-500W_DE データシート(PDF) 1 Page - Meder Electronic

部品番号 LS02-1A84-PA-500W_DE
部品情報  (deutsch) LS Level Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEDER [Meder Electronic]
ホームページ  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS02-1A84-PA-500W_DE データシート(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  LS02-1A84-PA-500W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
9521841054
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe:
USA:
Asia:
LS02-1A84-PA-500W
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
| Email: info@meder.com
| Email: salesusa@meder.co
| Email: salesasia@meder.co
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Betriebsspannung
DC or Peak AC
Betriebsstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
!
gemessen bei 40% Übererregung
Sensorwiderstand
Polyamid
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
"
#
!
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
"
#
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
"
#
!
Lagertemperatur
IP68, bis zu Gewinde
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 qmm
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
$
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
08.01.08
A.LICHTENSTEIN
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
01.02.08
BUELTZHOEFFER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
08.01.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
28.02.08


同様の部品番号 - LS02-1A84-PA-500W_DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Meder Electronic
LS02-1A84-PA-500W MEDER-LS02-1A84-PA-500W Datasheet
55Kb / 1P
   LS Level sensor
More results

同様の説明 - LS02-1A84-PA-500W_DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com