データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1022 データシート(PDF) 5 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

部品番号 2SD1022
部品情報  Darlington Transistor(5A NPN)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
ホームページ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SD1022 データシート(HTML) 5 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  2SD1022 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SD1022 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
1
10
0
50
100
150
2SD1022
VCC = 50V
IC = 3A
IB1 = 3mA
IB2 = 3mA
VBB2 = 4V
ts
ton
tf
Switching Time - Tc
Case Temperature Tc [
°C]


同様の部品番号 - 2SD1022

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1022 ISC-2SD1022 Datasheet
252Kb / 2P
   isc Silicon NPN Darlington Power Transistor
More results

同様の説明 - 2SD1022

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SD1023 SHINDENGEN-2SD1023 Datasheet
445Kb / 9P
   Darlington Transistor(5A NPN)
logo
Transys Electronics
MPSA13 TRSYS-MPSA13 Datasheet
124Kb / 1P
   NPN DARLINGTON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MPSA13 FAIRCHILD-MPSA13 Datasheet
605Kb / 13P
   NPN Darlington Transistor
logo
Samsung semiconductor
MMBT6427 SAMSUNG-MMBT6427 Datasheet
67Kb / 2P
   NPN (DARLINGTON TRANSISTOR)
logo
Rohm
2SD2399 ROHM-2SD2399 Datasheet
370Kb / 5P
   Transistor,NPN,Darlington
logo
Fairchild Semiconductor
2N5306 FAIRCHILD-2N5306 Datasheet
23Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
NXP Semiconductors
BC517 PHILIPS-BC517 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN Darlington transistor
1999 Apr 23
logo
Fairchild Semiconductor
TN6725A FAIRCHILD-TN6725A Datasheet
26Kb / 2P
   NPN Darlington Transistor
logo
First Components Intern...
BC618 FCI-BC618 Datasheet
73Kb / 5P
   NPN Darlington Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
2N7052 FAIRCHILD-2N7052_01 Datasheet
310Kb / 8P
   NPN Darlington Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com