データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GS1881 データシート(PDF) 8 Page - Gennum Corporation

部品番号 GS1881
部品情報  Monolithic Video Sync Separators
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENNUM [Gennum Corporation]
ホームページ  http://www.gennum.com
Logo GENNUM - Gennum Corporation

GS1881 データシート(HTML) 8 Page - Gennum Corporation

Back Button GS1881 Datasheet HTML 4Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 5Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 6Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 7Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 8Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 9Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 10Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 11Page - Gennum Corporation GS1881 Datasheet HTML 12Page - Gennum Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
GS1881, GS4881, GS4981 Monolithic Video Sync
Separators
Data Sheet
6926 - 5
November 2009
8 of 29
Proprietary & Confidential
2.4 Typical Performance Characteristics
Figure 2-1 through Figure 2-6 show the typical performance characteristics for the
GS1881, GS4881, and GS4981, where VS = 5V, TA =25°C, unless otherwise specified.
Figure 2-1: RSET vs Scan Rate
Figure 2-2: Vertical Sync Default Starting Time vs RSET
700
600
500
400
300
200
100
0
15
35
55
75
95
115
135
SCAN RATE (kHz)
70
60
50
40
30
20
10
0
0
100
200
300
400
500
600
700
R
SET
(kΩ)


同様の部品番号 - GS1881

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS1881 GENNUM-GS1881 Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
GS1881-CDA GENNUM-GS1881-CDA Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
GS1881-CKA GENNUM-GS1881-CKA Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
GS1881-CTA GENNUM-GS1881-CTA Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
GS1881-IDA GENNUM-GS1881-IDA Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
More results

同様の説明 - GS1881

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gennum Corporation
GS1881 GENNUM-GS1881 Datasheet
279Kb / 14P
   Monolithic Video Sync Separators
GS4882 GENNUM-GS4882 Datasheet
85Kb / 7P
   Video Sync Separators with 50% Sync Slicing
logo
Texas Instruments
LM1881MX TI1-LM1881MX Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Video Sync Separator
logo
National Semiconductor ...
LM1881 NSC-LM1881_06 Datasheet
687Kb / 12P
   Video Sync Separator
LM1881 NSC-LM1881 Datasheet
303Kb / 12P
   LM1881 Video Sync Separator
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715_07 Datasheet
451Kb / 18P
   Programmable Video Sync Generator
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715_1 Datasheet
429Kb / 18P
   Programmable Video Sync Generator
logo
National Semiconductor ...
LM1882 NSC-LM1882 Datasheet
340Kb / 16P
   Programmable Video Sync Generator
logo
Fairchild Semiconductor
74ACT715 FAIRCHILD-74ACT715 Datasheet
127Kb / 14P
   Programmable Video Sync Generator
logo
National Semiconductor ...
54ACT715 NSC-54ACT715 Datasheet
340Kb / 16P
   Programmable Video Sync Generator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com