データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST110001 データシート(PDF) 1 Page - E-SWITCH

部品番号 ST110001
部品情報  E-SWITCH 100SP1T1B1M2QEH
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  E-SWITCH [E-SWITCH]
ホームページ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST110001 データシート(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST110001 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ISOMETRIC
ISOMETRIC
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
100SP1T1B1M2QEH
2:1
2/17/05
ST110001
A
AR
1
1
P.C. MOUNTING
8.89
[.350 in]
A
14705
RELEASED FOR PRODUCTION
2/17/05
AR
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. PLATING MATERIAL: SILVER
5. RATING: 5A @120VAC OR 28VDC
2A @250VAC
6. ELECTRIC LIFE: 40,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD.
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @SEA LEVEL.
9. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
10. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK
T100000 - HEXNUT - QTY 2
T100011 - LOCKWASHER - QTY 1
T100015 - LOCKRING - QTY 1
11.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
NONE
ON
ON
2-3
OPEN
2-1
2
1
3
CIRCUI: SPDT
25
~
POS. 1
POS. 3
10.41
[.410 in]
2.92
[.115 in]
n
6.35
[.250 in]
8.89
[.350 in]
E-SWITCH
MARKING ON
OPPOSITE SIDE
1
2
3
3
6.86
[.270 in]
12.70
[.500 in]
1/4-40 UNS-2A
THREADS
EPOXY SEAL
1.02
[.040 in]
.71
[.028 in]
KEYWAY
1.27
[.050 in]
4.70
[.185 in]
n1.85
[.073 in]
100SP1T1B1M2QE
(T110001)


同様の部品番号 - ST110001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
E-SWITCH
ST110001 E-SWITCH-ST110001 Datasheet
190Kb / 1P
   All Dimension In MM
More results

同様の説明 - ST110001

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
E-SWITCH
KC52A30.001NPS E-SWITCH-KC52A30.001NPS Datasheet
272Kb / 1P
   E-SWITCH KC52A30.001NPS
MS0850500F060S1A E-SWITCH-MS0850500F060S1A Datasheet
57Kb / 1P
   E-SWITCH MS0850500F060S1A
MS0850504F020S1A E-SWITCH-MS0850504F020S1A Datasheet
59Kb / 1P
   E-SWITCH MS0850504F020S1A
RC1083BBLKBLKGF0 E-SWITCH-RC1083BBLKBLKGF0 Datasheet
56Kb / 1P
   E-SWITCH RC1083BBLKBLKGF0
RR111C1121 E-SWITCH-RR111C1121 Datasheet
76Kb / 1P
   E-SWITCH RR111C1121
RR511D1121 E-SWITCH-RR511D1121 Datasheet
68Kb / 1P
   E-SWITCH RR511D1121
RR812C1121 E-SWITCH-RR812C1121 Datasheet
81Kb / 1P
   E-SWITCH RR812C1121
ST143D00 E-SWITCH-ST143D00 Datasheet
63Kb / 1P
   E-SWITCH ST143D00
100SP3T1B1M1REH E-SWITCH-100SP3T1B1M1REH Datasheet
119Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP3T1B1M1REH
100SP4T1B1M1QEH E-SWITCH-100SP4T1B1M1QEH Datasheet
123Kb / 1P
   E-SWITCH 100SP4T1B1M1QEH
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com