データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LDV-185-350A データシート(PDF) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

部品番号 LDV-185-350A
部品情報  185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

LDV-185-350A データシート(HTML) 3 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  LDV-185-350A Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LDV-185-350A Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. LDV-185-350A Datasheet HTML 3Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
60%
70%
80%
90%
100%
277VAC
230VAC
FileName:LDV-185-SPEC2011-12-06
L D V- 1 8 5 series
185WMultipleChannelOutputSwitchingPowerSupply
DeratingCurve
StaticCharacteristics
AMBIENTTEMPERATURE(
)
-30
-25
-5
0
15
30
50
60
70
20
40
60
80
100
INPUTVOLTAGE(V)60Hz
180
200
210
220
230
240 250
260
270
280
290
295
100
90
80
70
60
50
40
(HORIZONTAL)
DETECTION
PWM
CIRCUIT
O.L.P.
EMIFILTER
RECTIFIERS
POWER
SWITCHING
FILTER
&
RECTIFIERS
LED+
-V
I/P
FG
CONTROL
O.V.P.
&
O.L.P.
PFC
CIRCUIT
PFC
CONTROL
BlockDiagram
LED
DRIVER
O.T.P.
LED-
PowerFactorCharacteristic
Powerfactorwillbehigherthan0.9whenoutputloadingis75%orhigher.
EFFICIENCY vsLOAD(350CModel)
LOAD
0. 84
0. 86
0. 88
0. 9
0. 92
0. 94
0. 96
0. 98
75%
80%
85%
90%
95%
100%
277VAC
230VAC
LOAD
ConstantCurrentMode
185W


同様の部品番号 - LDV-185-350A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
LDV-185-350A MEANWELL-LDV-185-350A Datasheet
218Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
LDV-185-350A MEANWELL-LDV-185-350A Datasheet
1Mb / 3P
   185W Multple Channel Output Switching Power Supply
More results

同様の説明 - LDV-185-350A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
LDV-185 MEANWELL-LDV-185 Datasheet
218Kb / 3P
   185W Multiple Channel Output Switching Power Supply
LDV-185 MEANWELL-LDV-185_12 Datasheet
1Mb / 3P
   185W Multple Channel Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H_11 Datasheet
297Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185 MEANWELL-HLG-185 Datasheet
297Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H_1107 MEANWELL-HLG-185H_1107 Datasheet
323Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H_12 Datasheet
324Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185H MEANWELL-HLG-185H Datasheet
298Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185_1107 MEANWELL-HLG-185_1107 Datasheet
322Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
HEP-185 MEANWELL-HEP-185 Datasheet
89Kb / 4P
   185W Single Output Switching Power Supply
HLG-185 MEANWELL-HLG-185_11 Datasheet
296Kb / 6P
   185W Single Output Switching Power Supply
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com