データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C04B-G データシート(PDF) 11 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM24C04B-G
部品情報  4Kb Serial 5V F-RAM Memory
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24C04B-G データシート(HTML) 11 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24C04B-G Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM24C04B-G Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
FM24C04B
Rev. 1.3
Feb. 2011
Page 11 of 12
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC Standard MS-012 variation AA)
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXXXX= part number, P= package type
R=rev code, LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Example: FM24C04B, “Green”/RoHS SOIC package, Year 2010, Work Week 49
FM24C04B-G
A00002G1
RIC1049
XXXXXXX-P
RLLLLLLL
RICYYWW


同様の部品番号 - FM24C04B-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cypress Semiconductor
FM24C04B-G CYPRESS-FM24C04B-G Datasheet
335Kb / 12P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C04B-G CYPRESS-FM24C04B-G Datasheet
324Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C04B-GTR CYPRESS-FM24C04B-GTR Datasheet
335Kb / 12P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C04B-GTR CYPRESS-FM24C04B-GTR Datasheet
324Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
More results

同様の説明 - FM24C04B-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ramtron International C...
FM25040B RAMTRON-FM25040B Datasheet
313Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM25040B CYPRESS-FM25040B Datasheet
449Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C04B CYPRESS-FM24C04B_13 Datasheet
324Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25040C RAMTRON-FM25040C Datasheet
266Kb / 13P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C04C RAMTRON-FM24C04C Datasheet
261Kb / 12P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24C04B CYPRESS-FM24C04B Datasheet
335Kb / 12P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25040B CYPRESS-FM25040B_13 Datasheet
402Kb / 14P
   4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25040B-GA CYPRESS-FM25040B-GA Datasheet
419Kb / 14P
   Automotive Temp. 4Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24CL04B CYPRESS-FM24CL04B_13 Datasheet
325Kb / 13P
   4Kb Serial 3V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM24CL04B RAMTRON-FM24CL04B Datasheet
287Kb / 12P
   4Kb Serial 3V F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com