データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24C64C データシート(PDF) 11 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM24C64C
部品情報  64Kb Serial 5V F-RAM Memory
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24C64C データシート(HTML) 11 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24C64C Datasheet HTML 4Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 5Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM24C64C Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
FM24C64C
Rev. 1.1
June 2011
11 of 12
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC Standard MS-012 variation AA)
Pin 1
3.90 ±0.10 6.00 ±0.20
4.90 ±0.10
0.10
0.25
1.35
1.75
0.33
0.51
1.27
0.10 mm
0.25
0.50
45
0.40
1.27
0.19
0.25
0 - 8
Recommended PCB Footprint
7.70
0.65
1.27
2.00
3.70
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXXXX= part number, P= package type
R=rev code, LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Example: FM24C64C, “Green” SOIC package, Year 2010, Work Week 47
FM24C64C-G
A00002G1
RIC1047
XXXXXXX-P
LLLLLLL
RICYYWW


同様の部品番号 - FM24C64C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FM24C64 FAIRCHILD-FM24C64 Datasheet
100Kb / 13P
   64K-Bit Standard 2-Wire Bus Interface Serial EEPROM
logo
List of Unclassifed Man...
FM24C64 ETC-FM24C64 Datasheet
320Kb / 13P
   FM24C64
logo
Ramtron International C...
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
FM24C64 RAMTRON-FM24C64 Datasheet
7Mb / 28P
   VersaKit-30xx Development System Overview
Rev 2.0
FM24C64-G RAMTRON-FM24C64-G Datasheet
98Kb / 12P
   64Kb FRAM Serial Memory
More results

同様の説明 - FM24C64C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cypress Semiconductor
FM24C64B CYPRESS-FM24C64B_13 Datasheet
352Kb / 15P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM25640B RAMTRON-FM25640B Datasheet
213Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640C RAMTRON-FM25640C Datasheet
321Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM24C64B RAMTRON-FM24C64B Datasheet
293Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
logo
Cypress Semiconductor
FM24C64B CYPRESS-FM24C64B Datasheet
347Kb / 12P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640B-G CYPRESS-FM25640B-G Datasheet
441Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640B CYPRESS-FM25640B Datasheet
441Kb / 13P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM25640B CYPRESS-FM25640B_13 Datasheet
400Kb / 14P
   64Kb Serial 5V F-RAM Memory
FM1608B CYPRESS-FM1608B Datasheet
342Kb / 14P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
logo
Ramtron International C...
FM1608B RAMTRON-FM1608B Datasheet
94Kb / 11P
   64Kb Bytewide 5V F-RAM Memory
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com