データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA59700MX データシート(PDF) 8 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LA59700MX
部品情報  Adjustable Voltage Type Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA59700MX データシート(HTML) 8 Page - Sanyo Semicon Device

  LA59700MX Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LA59700MX Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
LA59700MX
No.A1415-8/9
Load Transient Response Characteristics
0
50
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
t --
µs50µs / div
50
100
1.48
1.50
1.52
1.48
1.50
1.52
1.48
1.50
1.52
0
500
1.48
1.50
1.52
0
50
1.48
1.50
1.52
0
50
11.95
12.00
12.05
0
50
11.95
12.00
12.05
50
100
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V
VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10µF
IOUT
VOUT
0A
⇔50mA
50m
⇔100mA
100m
⇔500mA
IOUT
VOUT
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V
VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10µF
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 3.5V
VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10µF
IOUT
VOUT
IOUT
VOUT
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 15V
VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10µF
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 15V
VOUT = 1.5V
COUT = Ceramic 10µF
IOUT
VOUT
0A
⇔50mA
50m
⇔100mA
0A
⇔50mA
50m
⇔100mA
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 15V
VOUT = 12V
COUT = Ceramic 10µF
Ta = 25
°C
VCC1 = VCC2 = 15V
VOUT = 12V
COUT = Ceramic 10µF


同様の部品番号 - LA59700MX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LA59700MC ONSEMI-LA59700MC Datasheet
255Kb / 9P
   Adjustable Voltage Type Regulator
August, 2013
More results

同様の説明 - LA59700MX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LA59700MC ONSEMI-LA59700MC Datasheet
255Kb / 9P
   Adjustable Voltage Type Regulator
August, 2013
logo
Unisonic Technologies
LM317 UTC-LM317_15 Datasheet
284Kb / 5P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317L UTC-LM317L_15 Datasheet
215Kb / 5P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SULM317 SECOS-SULM317 Datasheet
298Kb / 4P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
Inchange Semiconductor ...
LM317K ISC-LM317K Datasheet
124Kb / 1P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
UC723 ETL-UC723 Datasheet
154Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
UTCUC723 UTC-UTCUC723_V01 Datasheet
264Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Inchange Semiconductor ...
LM317T ISC-LM317T Datasheet
127Kb / 1P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S3ULM317 SECOS-S3ULM317 Datasheet
298Kb / 4P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UTCUC723 UTC-UTCUC723 Datasheet
222Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com