データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M100M データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 M100M
部品情報  General Purpose Plastic Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

M100M データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  M100M Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix M100M Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix M100M Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix M100M Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 88659
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 03-Nov-09
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
M100A thru M100M
Vishay General Semiconductor
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
1
0.1
10
100
10
1
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
0.1
10
100
1
0.01
0.1
1
10
100
t - Pulse Duration (s)
DO-204AL (DO-41)
0.107 (2.7)
0.080 (2.0)
DIA.
0.034 (0.86)
0.028 (0.71)
DIA.
1.0 (25.4)
MIN.
1.0 (25.4)
MIN.
0.205 (5.2)
0.160 (4.1)


同様の部品番号 - M100M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
General Semiconductor
M100M GE-M100M Datasheet
44Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
M100M ETC-M100M Datasheet
92Kb / 2P
   MINIATURE PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
SUNMATE electronic Co.,...
M100M SUNMATE-M100M Datasheet
310Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER DIODES
More results

同様の説明 - M100M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BY127 CHENYI-BY127 Datasheet
126Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
1N5400 GOOD-ARK-1N5400 Datasheet
198Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
RL201 GOOD-ARK-RL201 Datasheet
227Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Wing Shing Computer Com...
1N4001 WINGS-1N4001 Datasheet
29Kb / 1P
   General Purpose Plastic Rectifier
logo
General Semiconductor
1N4001 GE-1N4001 Datasheet
45Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
1N5391 GE-1N5391 Datasheet
45Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
GI500 TAYCHIPST-GI500 Datasheet
4Mb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Rugao Dachang Electroni...
RL201 DACHANG-RL201_15 Datasheet
118Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
10A05 DACHANG-10A05_15 Datasheet
117Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N4001 VISHAY-1N4001 Datasheet
82Kb / 5P
   General Purpose Plastic Rectifier
Revision: 23-Feb-11
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N4001G JINANJINGHENG-1N4001G Datasheet
85Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com