データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1304BDL データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1304BDL
部品情報  N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1304BDL データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1304BDL_10 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1304BDL_10 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73480
S10-0645-Rev. C, 22-Mar-10
Vishay Siliconix
Si1304BDL
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Forward Diode Voltage vs. Temperature
Threshold Voltage
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (°C)
RDS(on) vs. VGS vs. Temperature
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0
0.2
0.4
0.6
0.8
012345
ID = 0.9 A
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TA = 25 °C
TA = 125 °C
0
12
20
4
8
Time (s)
16
1
100
600
10
10-1
10-3
10-2
TA = 25 °C
Safe Operating Area
1 ms
TA = 25 °C
Single Pulse
10 ms
100 ms
DC
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS
minimum VGS at which RDS(on) is specified
1 s
10 s
0.001
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
Limited by RDS(on)*
>
BVDSS Limited


同様の部品番号 - SI1304BDL_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1304BDL-T1-E3 VISHAY-SI1304BDL-T1-E3 Datasheet
123Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
S-52057-Rev. B, 03-Oct-05
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1304BDL-T1-GE3 VBSEMI-SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1304BDL VISHAY-SI1304BDL_08 Datasheet
123Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
S-52057-Rev. B, 03-Oct-05
More results

同様の説明 - SI1304BDL_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com