データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1551DL データシート(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1551DL
部品情報  Complementary 20 V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1551DL データシート(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI1551DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SI1551DL Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
L
c
E
E1
e
D
e1
A2 A
A1
1
-A-
b
-B-
23
65
4
Package Information
Vishay Siliconix
Document Number: 71154
06-Jul-01
www.vishay.com
1
SC70: 6LEADS
MILLIMETERS
INCHES
Dim
Min
Nom
Max
Min
Nom
Max
A
0.90
1.10
0.035
0.043
A1
0.10
0.004
A2
0.80
1.00
0.031
0.039
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.25
0.004
0.010
D
1.80
2.00
2.20
0.071
0.079
0.087
E
1.80
2.10
2.40
0.071
0.083
0.094
E1
1.15
1.25
1.35
0.045
0.049
0.053
e
0.65BSC
0.026BSC
e1
1.20
1.30
1.40
0.047
0.051
0.055
L
0.10
0.20
0.30
0.004
0.008
0.012
7
_Nom
7
_Nom
ECN: S-03946—Rev. B, 09-Jul-01
DWG: 5550


同様の部品番号 - SI1551DL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
62Kb / 7P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Aug-02
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1551DL-T1 VISHAY-SI1551DL-T1 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
More results

同様の説明 - SI1551DL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI5515DC VISHAY-SI5515DC_V01 Datasheet
272Kb / 13P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_08 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
62Kb / 7P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Aug-02
SI5515DC VISHAY-SI5515DC Datasheet
82Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Jun-04
SI5513DC VISHAY-SI5513DC Datasheet
83Kb / 7P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 15-Nov-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_05 Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1551DL KEXIN-KI1551DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI1553DL KEXIN-KI1553DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5515DC KEXIN-KI5515DC Datasheet
69Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5513DC KEXIN-KI5513DC Datasheet
70Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com