データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIZ730DT-T1-GE3 データシート(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SIZ730DT-T1-GE3
部品情報  N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIZ730DT-T1-GE3 データシート(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix SIZ730DT-T1-GE3 Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
www.vishay.com
8
Document Number: 67648
S11-0609-Rev. A, 04-Apr-11
Vishay Siliconix
SiZ730DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-2 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
20
40
60
80
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
V
GS = 10 V thru 4 V
V
GS = 3 V
0.0020
0.0025
0.0030
0.0035
0.0040
0.0045
0.0050
0
20
40
60
80
100
I
D -Drain Current (A)
V
GS = 4.5 V
V
GS = 10 V
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
Q
g - Total Gate Charge (nC)
V
DS = 7.5 V
I
D = 20 A
V
DS = 15 V
V
DS = 24 V
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
C = 25 °C
T
C = 125 °C
T
C = - 55 °C
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0
5
10
15
20
25
30
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
C
iss
C
oss
C
rss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Junction Temperature (°C)
V
GS = 4.5 V
I
D = 20 A
V
GS = 10 V


同様の部品番号 - SIZ730DT-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
More results

同様の説明 - SIZ730DT-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_12 Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT_V01 Datasheet
201Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIS476DN VISHAY-SIS476DN_V01 Datasheet
569Kb / 12P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ730DT VISHAY-SIZ730DT_V01 Datasheet
216Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
08-Feb-17
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT Datasheet
159Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 02-Nov-09
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_V01 Datasheet
195Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ704DT VISHAY-SIZ704DT Datasheet
160Kb / 12P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Vishay Telefunken
SIZ730DT TFUNK-SIZ730DT Datasheet
211Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ702DT VISHAY-SIZ702DT_12 Datasheet
203Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com