データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDSO1150 データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 TDSO1150
部品情報  Standard 7-Segment Display 7 mm
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDSO1150 データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

Back Button TDSO1150 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix TDSO1150 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: LED@Vishay.com
Document Number: 83124
6
Rev. 1.7, 30-Jun-10
TDSG1150, TDSG1160, TDSO1150, TDSO1160, TDSY1150, TDSY1160
Vishay Semiconductors Standard 7-Segment Display 7 mm
Fig. 13 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 14 - Rel. Luminous Intensity vs. Ambient Temperature
Fig. 15 - Specific Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 16 - Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 17 - Relative Intensity vs. Wavelength
Fig. 18 - TDS.11..
0.1
1
10
100
1000
10
8
6
4
2
0
95 10034
VF - Forward Voltage (V)
green
t
p/T = 0.001
t
p = 10 µs
0
0.4
0.8
1.2
1.6
95 10035
green
I
F = 10 mA
Tamb - Ambient Temperature (°C)
20
40
60
80
0100
10
20
50
100
200
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.4
95 10263
500
2.0
green
I
F (mA)
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
1
t
p/T
IF - Forward Current (mA)
100
green
0.1
1
10
95 10037
10
1
520
540
560
580
600
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
620
95 10038
λ - Wavelength (nm)
1.0
green
a
f
e
g
d
c
b
DP
12
34
5
10
9
8
7
6
96 11677
1e
2d
4c
6b
9g
10
f
7a
5DP
3A ( C )
8A ( C )


同様の部品番号 - TDSO1150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
   Standard 7- Segment Display 7 mm
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2022
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
166Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mms
01-Jan-2022
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2023
TDSO1150-K VISHAY-TDSO1150-K Datasheet
166Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mms
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - TDSO1150

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDSO1150 VISHAY-TDSO1150 Datasheet
163Kb / 8P
   Standard 7- Segment Display 7 mm
Rev. 1.4, 31-Aug-04
TDSY1150 VISHAY-TDSY1150_V01 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2022
TDSG1150 VISHAY-TDSG1150_V02 Datasheet
167Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 7 mm
01-Jan-2023
TDSG5150 VISHAY-TDSG5150_V01 Datasheet
158Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 13 mm
01-Jan-2023
TDSG3150 VISHAY-TDSG3150 Datasheet
163Kb / 12P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
Rev. 1.6, 23-May-11
TDSY3150 VISHAY-TDSY3150_V01 Datasheet
129Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2022
TDSG3150 VISHAY-TDSG3150_V02 Datasheet
128Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2023
TDSG5150 VISHAY-TDSG5150 Datasheet
225Kb / 9P
   Standard 7- Segment Display 13 mm
Rev. 1.5, 31-Aug-04
TDSR515 VISHAY-TDSR515_00 Datasheet
149Kb / 9P
   Standard 7- Segment Display 13 mm
Rev. A2, 05-Oct-00
TDSG3150-M VISHAY-TDSG3150-M Datasheet
127Kb / 10P
   Standard 7-Segment Display 10 mm
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com