データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDSR0760 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 TDSR0760
部品情報  High Intensity Red Low Current Seven Segment Display
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TDSR0760 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TDSR0760 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TDSR0760 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TDSR0760 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TDSR0760 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TDSR0760 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 81163
For technical questions, contact: LED@Vishay.com
www.vishay.com
Rev. 1.0, 08-Oct-09
3
TDSR0750, TDSR0760
High Intensity Red Low Current
Seven Segment Display
Vishay Semiconductors
Fig. 3 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 4 - Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 5 - Rel. Luminous Intensity vs. Ambient Temperature
Fig. 6 - Rel. Luminous Intensity vs. Ambient Temperature
Fig. 7 - TDSR07..
1
10
100
1
1.5
2
2.5
3
VF - Forward Voltage (V)
95 10878
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
I
F - Forward Current (mA)
16120
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
T
amb - Ambient Temperature (°C)
16119
red
I
F = 1 mA
0
10
20 30 40 50 60708090 100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
560 580 600 620 640 660 680 700 720
λ - Wavelength (mm)
18541
I
F = 10 mA
red
a
f
e
g
d
c
b
DP
12
34
5
10
9
8
7
6
96 11677
1e
2d
4c
6b
9g
10
f
7a
5DP
3A ( C )
8A ( C )


同様の部品番号 - TDSR0760

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDSR0760 VISHAY-TDSR0760 Datasheet
101Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2022
TDSR0760 VISHAY-TDSR0760 Datasheet
100Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2023
TDSR0760 VISHAY-TDSR0760_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - TDSR0760

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDSR1050 VISHAY-TDSR1050 Datasheet
98Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current Seven Segment Display
Rev. 1.1, 10-Feb-10
TDSR1350 VISHAY-TDSR1350 Datasheet
97Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current Seven Segment Display
Rev. 1.2, 09-Jun-11
TDSR0750 VISHAY-TDSR0750_V02 Datasheet
100Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2023
TDSR1060 VISHAY-TDSR1060_V02 Datasheet
94Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2023
TDSR1350 VISHAY-TDSR1350_V02 Datasheet
94Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2023
TDSR1050 VISHAY-TDSR1050_14 Datasheet
94Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
Rev. 1.4, 11-Dec-14
TDSR0760 VISHAY-TDSR0760_V01 Datasheet
101Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2022
TDSR1350 VISHAY-TDSR1350_V01 Datasheet
94Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2022
TDSR1060 VISHAY-TDSR1060_V01 Datasheet
95Kb / 5P
   High Intensity Red Low Current 7-Segment Display
01-Jan-2022
logo
LUMEX INC.
LDS-A404RU LUMEX-LDS-A404RU Datasheet
123Kb / 1P
   RED, SEVEN SEGMENT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com