データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM3KW24A データシート(PDF) 5 Page - Protek Devices

部品番号 SM3KW24A
部品情報  3000 WATT TVS COMPONENT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PROTEC [Protek Devices]
ホームページ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SM3KW24A データシート(HTML) 5 Page - Protek Devices

  SM3KW24A Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SM3KW24A Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SM3KW24A Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SM3KW24A Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SM3KW24A Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SM3KW24A Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05332.R1 1/12
Page 5
SM3KW24A
tAPe AnD Reel
oRDeRing inFoRMAtion
BASe PARt nuMBeR
leADFRee SuFFiX
tAPe SuFFiX
Qty/Reel
Reel SiZe
tuBe Qty
SM3KW24A
n/a
-T13
2,500
13”
n/a
SPeCiFiCAtionS
Reel DiA.
tAPe
WiDth
A0
B0
K0
D
e
F
W
P0
P2
P
tmax
330mm (13”)
12mm 5.92 ± 0.10 6.93 ± 0.05 1.65 ± 0.05 1.50 ± 0.10 1.75 ± 0.10 3.50 ± 0.05 12.00 ± 0.30 4.00 ± 0.10 2.00 ± 0.05 8.00 ± 0.10
0.25
noteS
1. Dimensions are in millimeters.
2. Surface mount product is taped and reeled in accordance with EIA-481.
3. Suffix - T13 = 13” Reel - 2,500 pieces per 12mm tape.
4. Marking on Part - marking code (see page 2).
Package outline per document number 06096.R0 10/11.
User Direction of Feed
t
K0
A0
P
D
P0
P2
E
B0
F
W
10 Pitches Cumulative
Tolerance on tape ± 0.2
Polarity Band


同様の部品番号 - SM3KW24A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
SM3KW24A PROTEC-SM3KW24A Datasheet
482Kb / 6P
   3000 WATT TVS COMPONENT
More results

同様の説明 - SM3KW24A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Protek Devices
PAM07DF23K24 PROTEC-PAM07DF23K24 Datasheet
507Kb / 6P
   3000 WATT TVS COMPONENT
SM3KW08A PROTEC-SM3KW08A Datasheet
482Kb / 6P
   3000 WATT TVS COMPONENT
PAM21SC790501H PROTEC-PAM21SC790501H Datasheet
445Kb / 6P
   250 WATT TVS COMPONENT
SM5KW10A PROTEC-SM5KW10A Datasheet
509Kb / 6P
   5000 WATT TVS COMPONENT
PLW0501H PROTEC-PLW0501H_12 Datasheet
445Kb / 6P
   250 WATT TVS COMPONENT
PLW1201H PROTEC-PLW1201H_12 Datasheet
446Kb / 6P
   200 WATT TVS COMPONENT
SM5KW10A PROTEC-SM5KW10A_15 Datasheet
481Kb / 6P
   5000 WATT TVS COMPONENT
1.5KE6.8 PROTEC-1.5KE6.8_14 Datasheet
327Kb / 10P
   1500 WATT TVS COMPONENT
PLW1201H PROTEC-PLW1201H_11 Datasheet
444Kb / 6P
   200 WATT TVS COMPONENT
PAM35DOABXXA PROTEC-PAM35DOABXXA Datasheet
443Kb / 7P
   1500 WATT TVS COMPONENT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com