データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KRC107 データシート(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KRC107
部品情報  EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRC107 データシート(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRC107 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRC107 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRC107 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRC107 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2011. 6. 14
2/4
KRC107~KRC109
Revision No : 1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Output Cut-off Current
KRC107
~109
IO(OFF)
VO=50V, VI=0
-
-
500
nA
DC Current Gain
KRC107
GI
VO=5V, IO=10mA
80
150
-
KRC108
80
150
-
KRC109
70
140
-
Output Voltage
KRC107
~109
VO(ON)
IO=10mA, II=0.5mA
-
0.1
0.3
V
Input Voltage (ON)
KRC107
VI(ON)
VO=0.2V, IO=5mA
-
1.2
1.8
V
KRC108
-
1.8
2.6
KRC109
-
3.0
5.8
Input Votlage (OFF)
KRC107
VI(OFF)
VO=5V, IO=0.1mA
0.5
0.75
-
V
KRC108
0.6
0.88
-
KRC109
1.5
1.82
-
Transition Frequency
KRC107
~109
fT *
VO=10V, IO=5mA
-
200
-
MHz
Input Current
KRC107
II
VI=5V
-
-
0.88
mA
KRC108
-
-
0.36
KRC109
-
-
0.16
Switching
Time
Rise
Time
KRC107
tr
VO=5V, VIN=5V
RL=1kΩ
-
0.05
-
μS
KRC108
-
0.12
-
KRC109
-
0.26
-
Storage
Time
KRC107
tstg
-
2.0
-
KRC108
-
2.4
-
KRC109
-
1.5
-
Fall
Time
KRC107
tf
-
0.36
-
KRC108
-
0.4
-
KRC109
-
0.41
-
Note : * Characteristic of Transistor Only.
Input Resistor
KRA107
R1
-
7
10
13
k
KRA108
15.4
22
28.6
KRA109
32.9
47
61.1


同様の部品番号 - KRC107

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KRC107 KEC-KRC107 Datasheet
392Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
KRC107M KEC-KRC107M Datasheet
366Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRC107S KEC-KRC107S Datasheet
392Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KRC107

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI41C HSMC-HI41C Datasheet
31Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ14C HSMC-HJ14C Datasheet
32Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ47 HSMC-HJ47 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ669A HSMC-HJ669A Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HLB123T HSMC-HLB123T Datasheet
37Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3019 HSMC-HM3019 Datasheet
22Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBT2222A HSMC-HMBT2222A Datasheet
37Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMBTH10 HSMC-HMBTH10 Datasheet
29Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HMH2369 HSMC-HMH2369 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8050S HSMC-HA8050S Datasheet
36Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HBC848 HSMC-HBC848 Datasheet
30Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com