データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ272 データシート(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 BUZ272
部品情報  SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ272 データシート(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ272 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ272 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
Semiconductor Group
3
07/96
BUZ 272
Electrical Characteristics, at
Tj = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS≥ 2 * ID * RDS(on)max, ID = -9.5 A
gfs
1.5
4.5
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = -25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
2000
2700
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = -25 V, f = 1 MHz
Coss
-
360
540
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = -25 V, f = 1 MHz
Crss
-
120
180
Turn-on delay time
VDD = -30 V, VGS = -10 V, ID = -2.9 A
RGS = 50 Ω
td(on)
-
30
45
ns
Rise time
VDD = -30 V, VGS = -10 V, ID = -2.9 A
RGS = 50 Ω
tr
-
120
180
Turn-off delay time
VDD = -30 V, VGS = -10 V, ID = -2.9 A
RGS = 50 Ω
td(off)
-
125
170
Fall time
VDD = -30 V, VGS = -10 V, ID = -2.9 A
RGS = 50 Ω
tf
-
120
160


同様の部品番号 - BUZ272

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ272 ISC-BUZ272 Datasheet
326Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - BUZ272

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ172 SIEMENS-BUZ172 Datasheet
184Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ171 SIEMENS-BUZ171 Datasheet
189Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ173 SIEMENS-BUZ173 Datasheet
180Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BUZ271 SIEMENS-BUZ271 Datasheet
129Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P channel Enhancement mode Avalanche rated)
BSP170P SIEMENS-BSP170P Datasheet
152Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (P-Channel Enhancement mode Avalanche rated dv/dt rated)
BUZ20 SIEMENS-BUZ20 Datasheet
202Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ255 SIEMENS-BUZ255 Datasheet
128Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ308 SIEMENS-BUZ308 Datasheet
242Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ30A SIEMENS-BUZ30A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
BUZ31 SIEMENS-BUZ31 Datasheet
197Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com