データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ332 データシート(PDF) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

部品番号 BUZ332
部品情報  SIPMOS Power Transistor(N Channel)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
ホームページ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

BUZ332 データシート(HTML) 8 Page - Siemens Semiconductor Group

  BUZ332 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 5Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 6Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 7Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 8Page - Siemens Semiconductor Group BUZ332 Datasheet HTML 9Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Semiconductor Group
8
07/96
BUZ 332
Not for new design
Avalanche energy
E
AS = ƒ(Tj)
parameter:
ID = 8 A, VDD = 50 V
R
GS = 25 Ω, L = 16.3 mH
20
40
60
80
100
120
°C
160
T
j
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mJ
600
E
AS
Typ. gate charge
VGS = ƒ(QGate)
parameter:
I
D puls = 12 A
0
20
40
60
80
100
nC
130
Q
Gate
0
2
4
6
8
10
12
V
16
V
GS
DS max
V
0,8
DS max
V
0,2
Drain-source breakdown voltage
V(BR)DSS = ƒ(Tj)
-60
-20
20
60
100
°C
160
T
j
540
560
580
600
620
640
660
680
V
710
V
(BR)DSS


同様の部品番号 - BUZ332

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ332 ISC-BUZ332 Datasheet
347Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ332A SIEMENS-BUZ332A Datasheet
215Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ332A ISC-BUZ332A Datasheet
348Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - BUZ332

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ332A SIEMENS-BUZ332A Datasheet
215Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
BUZ91 SIEMENS-BUZ91 Datasheet
121Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor(N Channel)
BUZ50B SIEMENS-BUZ50B Datasheet
199Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ80A SIEMENS-BUZ80A Datasheet
176Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50C SIEMENS-BUZ50C Datasheet
203Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ50A SIEMENS-BUZ50A Datasheet
207Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ310 SIEMENS-BUZ310 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
BUZ311 SIEMENS-BUZ311 Datasheet
240Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode)
logo
Infineon Technologies A...
SPD09P06PL INFINEON-SPD09P06PL_08 Datasheet
1Mb / 9P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
Rev 2.5 2008-07-29
IPI47N10S-33 INFINEON-IPI47N10S-33 Datasheet
2Mb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor Feature N-Channel Enhancement mode
2006-02-14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com