データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD15-22B-TR8 データシート(PDF) 2 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 PD15-22B-TR8
部品情報  Silicon PIN Photodiode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

PD15-22B-TR8 データシート(HTML) 2 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd PD15-22B-TR8 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev 2
Page: 2 of 10
Device No
:DTD-152-002
Prepared date
:02-26-2008
Prepared by
:Daniel Yang
4-R0.25
2.3
3.3
2.1
2.0
2.1
1.2
PD15-22B/TR8
Package Dimensions
Notes: 1.All dimensions are in millimeters
2.Tolerances unless dimensions ±0.1mm
Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃
℃)
Parameter
Symbol
Rating
Units
Reverse Voltage
VR
32
V
Operating Temperature
Topr
-40 ~ +85
Storage Temperature
Tstg
-40 ~ +100
Soldering Temperature
*1
Tsol
260
Power Dissipation at(or below)
25℃Free Air Temperature
Pc
150
mW
Notes: *1:Soldering time≦5 seconds.


同様の部品番号 - PD15-22B-TR8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Everlight Electronics C...
PD15-22B EVERLIGHT-PD15-22B Datasheet
469Kb / 7P
   1206 Package Silicon PIN Photodiode
PD15-22BTR8 EVERLIGHT-PD15-22BTR8 Datasheet
255Kb / 10P
   Silicon PIN Photodiode
More results

同様の説明 - PD15-22B-TR8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TEMIC Semiconductors
BPW41N TEMIC-BPW41N Datasheet
99Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
logo
OPTEK Technologies
OP910 OPTEK-OP910 Datasheet
127Kb / 2P
   PIN SILICON PHOTODIODE
logo
Vishay Siliconix
BPV23NF VISHAY-BPV23NF Datasheet
105Kb / 6P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 3, 16-Nov-99
VEMD11940FX01 VISHAY-VEMD11940FX01 Datasheet
220Kb / 6P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.0, 09-Jan-14
VBPW34FAS VISHAY-VBPW34FAS_11 Datasheet
164Kb / 8P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.2, 24-Aug-11
TEFD4300 VISHAY-TEFD4300_14 Datasheet
93Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.2, 04-Aug-14
BPV23NF VISHAY-BPV23NF_11 Datasheet
126Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.8, 24-Aug-11
T1110P6 VISHAY-T1110P6_14 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.5, 21-May-14
T1180P6 VISHAY-T1180P6 Datasheet
87Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.2, 07-Dec-15
T1187P6 VISHAY-T1187P6 Datasheet
101Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.1, 14-Apr-15
VEMD6060X01 VISHAY-VEMD6060X01 Datasheet
168Kb / 8P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.0, 14-Jan-16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com