データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NE3509M14 データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 NE3509M14
部品情報  N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

NE3509M14 データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  NE3509M14 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp NE3509M14 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
NE3509M14
R09DS0011EJ0100 Rev.1.00
Page 4 of 10
Jan 21, 2011
Frequency f (GHz)
MAG, MSG, K FACTOR vs. FREQUENCY
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
MAG
MSG
K factor
VDS = 2 V,
ID = 10 mA
Frequency f (GHz)
INSERTION POWER GAIN, ISOLATION
vs. FREQUENCY
0
–5
–10
–15
–20
–25
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
VDS = 2 V,
ID = 10 mA
|S21|
2
|S12|
2
Remark The graphs indicate nominal characteristics.


同様の部品番号 - NE3509M14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14_15 Datasheet
219Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
More results

同様の説明 - NE3509M14

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
NE3509M14 RENESAS-NE3509M14_15 Datasheet
219Kb / 12P
   N-Channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
NE3519M04 RENESAS-NE3519M04 Datasheet
226Kb / 13P
   N-channel GaAs HJ-FET, L to C Band Low Noise Amplifier
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04_06 Datasheet
284Kb / 9P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3510M04 RENESAS-NE3510M04 Datasheet
216Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE3508M04 RENESAS-NE3508M04 Datasheet
213Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE34018 NEC-NE34018 Datasheet
114Kb / 16P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
California Eastern Labs
NE3509M04 CEL-NE3509M04 Datasheet
1Mb / 11P
   L to S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
Renesas Technology Corp
NE3509M04 RENESAS-NE3509M04 Datasheet
217Kb / 12P
   L TO S BAND LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
logo
NEC
NE33284A NEC-NE33284A Datasheet
62Kb / 10P
   L to X BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
NE434S01 NEC-NE434S01 Datasheet
77Kb / 12P
   C BAND SUPER LOW NOISE AMPLIFIER N-CHANNEL HJ-FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com