データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UF1010C データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

部品番号 UF1010C
部品情報  Ultra Fast Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

UF1010C データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  UF1010C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd UF1010C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
.6
.4
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.01
0.1
1
10
100
Tj=25 C
Pulse Width=300 s
1% Duty Cycle
o
NOTES:1.RISE TIME = 7ns MAX.INPUT IMPEDANCE = 1M
.22pF.
JJJJJ2.RISE TIME =10ns MAX.SOURCE IMPEDANCE=50
.
INSTANTANEOUS FORW ARD VOLTAGE, VOLTS
FIG.1 -- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
SET TIME BASE FOR 10/20 ns/cm
FIG.2 -- TYPICAL FORW ARD CHARACTERISTIC
FIG.3 -- FORW ARD DERATING CURVE
z
FIG.4 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG.5 -- PEAK FORW ARD SURGE CURRENT
CASE TEMPERATURE,
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
TJ=25
f=1MHz
10
20
40
60
1 0 0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
1 0 00
0.1 0.2
0.4
1
2
4
10
40
100
20
0
100
125
1
1 0
100
75
5
8.3ms SingleHalf
Sine-Wave
50
25
50
20
150
5
10
0
25
50
75
100
125
150
Single Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
0
175
-1.0A
-0.25A
0
+0.5A
1c m
t rr
PULSE
GENERATOR
(NOTE2)
D.U.T.
1
NONIN-
DUCTIVE
50
N 1.
10
N1.
OSCILLOSCOPE
(NOTE 1)
(+)
50VDC
(approx)
(-)
(-)
(-)
UF1010C-UF1080C
Ultra Fast Rectifiers
Ratings AND Charactieristic Curves
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


同様の部品番号 - UF1010C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diode Semiconductor Kor...
UF1010C DSK-UF1010C Datasheet
178Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
More results

同様の説明 - UF1010C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N6620 MICROSEMI-1N6620 Datasheet
99Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
1N6626 MICROSEMI-1N6626 Datasheet
100Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
UF4001 HY-UF4001 Datasheet
35Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
UF5001 HY-UF5001 Datasheet
40Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Compact Technology Corp...
UF2001 CTC-UF2001 Datasheet
38Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MUR805 LUGUANG-MUR805 Datasheet
170Kb / 2P
   Ultra Fast Rectifiers
logo
Guangdong Juxing Electr...
HER601 JUXING-HER601 Datasheet
1Mb / 2P
   Ultra Fast Rectifiers
logo
Compact Technology Corp...
UF1501 CTC-UF1501_15 Datasheet
56Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Guangdong Juxing Electr...
HER101 JUXING-HER101 Datasheet
1Mb / 2P
   Ultra Fast Rectifiers
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6620 NJSEMI-1N6620 Datasheet
100Kb / 1P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
logo
Diode Semiconductor Kor...
MUR1605C DSK-MUR1605C Datasheet
343Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com