データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST208A104CAR データシート(PDF) 3 Page - AVX Corporation

部品番号 ST208A104CAR
部品情報  Radial Leads/SkyCap짰/SR Series
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

ST208A104CAR データシート(HTML) 3 Page - AVX Corporation

  ST208A104CAR Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation ST208A104CAR Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
17
Radial Leads/SkyCap
®/SR Series
X7R Dielectric
AVX Style
SR15
SR20
SR21
SR22
SR27
SR30
SR40
SR50
AVX “Insertable”
SR07
SR29
SR59
N/A
N/A
SR65
SR75
N/A
Width
3.81
5.08
5.08
5.08
6.604
7.62
10.16
12.70
(W)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.260)
(.300)
(.400)
(.500)
Height
3.81
5.08
5.08
5.08
6.35
7.62
10.16
12.70
(H)
(.150)
(.200)
(.200)
(.200)
(.250)
(.300)
(.400)
(.500)
Thickness
2.54
3.175
3.175
3.175
4.06
3.81
3.81
5.08
(T)
(.100)
(.125)
(.125)
(.125)
(.160)
(.150)
(.150)
(.200)
Lead Spacing
2.54
2.54
5.08
6.35
7.62
5.08
5.08
10.16
(L.S.)
(.100)
(.100)
(.200)
(.250)
(.300)
(.200)
(.200)
(.400)
Lead Diameter
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.508
.635
(L.D.)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.025)
Cap. in.* Industry Preferred
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
pF
Values in Blue
200 100 50
200 100
50
200 100
50 100
50
100
50 200 100
50
200 100
50
200
100
50
470
SR-----C471KAA
1000
SR155C102KAA
1500
SR-----C152KAA
2200
SR-----C222KAA
3300
SR-----C332KAA
4700
SR-----C472KAA
6800
SR-----C682KAA
10,000
SR215C103KAA
15,000
SR-----C153KAA
22,000
SR-----C223KAA
33,000
SR-----C333KAA
47,000
SR-----C473KAA
68,000
SR-----C683KAA
100,000
SR215C104KAA
150,000
SR-----C154KAA
220,000
SR215C224KAA
330,000
SR-----C334KAA
390,000
SR-----C394KAA
470,000
SR305C474KAA
1.0 uF
SR305C105KAA
2.2 uF
SR405C225KAA
2.7 uF
SR505C275KAA
4.7 uF
SR505C475KAA
10.0 uF
SR655C106KAA
= Industry preferred values
= Extended range
= Extended range with 0.150" thickness maximum
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
EIA Characteristic
Dimensions: Millimeters (Inches)
For other styles, voltages, tolerances and lead lengths see Part No. Codes or contact factory.


同様の部品番号 - ST208A104CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
ST2080C SMC-ST2080C Datasheet
221Kb / 6P
   Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
logo
SMC Diode Solutions Co....
ST2080C SMCDIODE-ST2080C Datasheet
371Kb / 6P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
logo
Changzhou Shunye Electr...
ST2080L SY-ST2080L Datasheet
1Mb / 3P
   LOW VF TRENCH SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sangdest Microelectroni...
ST2080S SMC-ST2080S Datasheet
145Kb / 4P
   High frequency operation
logo
SMC Diode Solutions Co....
ST2080S SMCDIODE-ST2080S Datasheet
305Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
Rev. A
More results

同様の説明 - ST208A104CAR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
SR211C104KAA AVX-SR211C104KAA Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
SR155E103MAR AVX-SR155E103MAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
AR215F104M4R AVX-AR215F104M4R Datasheet
202Kb / 9P
   Radial Leads/SkyCap짰/AR Series
SR152A3R0CAR AVX-SR152A3R0CAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap /SR Series
SR212A220JAA AVX-SR212A220JAA Datasheet
169Kb / 1P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR155C102KAR AVX-SR155C102KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR215C104KAR AVX-SR215C104KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR211C105KAR AVX-SR211C105KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
BF01 AVX-BF01 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
SR201A102JAR AVX-SR201A102JAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com