データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST207C104GARAP1 データシート(PDF) 11 Page - AVX Corporation

部品番号 ST207C104GARAP1
部品情報  Radial Leads/SkyCap짰/SR Series
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AVX [AVX Corporation]
ホームページ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

ST207C104GARAP1 データシート(HTML) 11 Page - AVX Corporation

Back Button ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 11Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 12Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 13Page - AVX Corporation ST207C104GARAP1 Datasheet HTML 14Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
25
Radial Leads/AR Series
X7R Dielectric
AVX Style
AR15
AR20
AR21
AR30
AR40
AVX “Insertable”
AR07
AR29
AR59
AR65
AR75
Width
3.81
5.08
5.08
7.62
10.16
(W)
(.150)
(.200)
(.200)
(.300)
(.400)
Height
3.81
5.08
5.08
7.62
10.16
(H)
(.150)
(.200)
(.200)
(.300)
(.400)
Thickness
2.54
3.175
3.175
3.81
3.81
(T)
(.100)
(.125)
(.125)
(.150)
(.150)
Lead Spacing
2.54
2.54
5.08
5.08
5.08
(L.S.)
(.100)
(.100)
(.200)
(.200)
(.200)
Lead Diameter
.508
.508
.508
.508
.508
(L.D.)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
(.020)
Cap
Industry Preferred
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
WVDC
in pF
Values in Blue
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
470
AR-----C471K4R
1000
AR-----C102K4R
1500
AR-----C152K4R
2200
AR-----C222K4R
3300
AR-----C332K4R
4700
AR-----C472K4R
6800
AR-----C682K4R
10,000
AR-----C103K4R
15,000
AR-----C153K4R
22,000
AR-----C223K4R
33,000
AR-----C333K4R
47,000
AR-----C473K4R
68,000
AR-----C683K4R
100,000
AR-----C104K4R
150,000
AR-----C154K4R
220,000
AR-----C224K4R
330,000
AR-----C334K4R
390,000
AR-----C394K4R
470,000
AR-----C474K4R
680,000
AR-----C684K4R
1.0 uF
AR-----C105K4R
4,700,000
AR-----C475K4R
6,800,000
AR-----C685K4R
10.0 uF
AR-----C106K4R
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
EIA Characteristic
Dimensions: Millimeters (Inches)
Notes:
“Insertable” make reference to alternative AVX style using the same range of capacitance available on the matrix.
For others Styles, voltages, tolerance and lead lengths see Skycap catalog or contact factory.
Others capacitance values available upon special request.
Others styles available: AR12, AR14, AR62, AR89, AR32, AR38.
= Extended range with 0.150" thickness maximum


同様の部品番号 - ST207C104GARAP1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
ST207 STMICROELECTRONICS-ST207 Datasheet
62Kb / 9P
   짹 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER
logo
E-SWITCH
ST207000 E-SWITCH-ST207000 Datasheet
118Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
logo
STMicroelectronics
ST207E STMICROELECTRONICS-ST207E Datasheet
62Kb / 9P
   짹 15KV ESD PROTECTED 5V RS-232 TRANSCEIVER
ST207E STMICROELECTRONICS-ST207E Datasheet
507Kb / 17P
   짹 15kV ESD protected 5V RS-232 transceiver
ST207EATR STMICROELECTRONICS-ST207EATR Datasheet
507Kb / 17P
   짹 15kV ESD protected 5V RS-232 transceiver
More results

同様の説明 - ST207C104GARAP1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AVX Corporation
SR211C104KAA AVX-SR211C104KAA Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
SR155E103MAR AVX-SR155E103MAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap짰
AR215F104M4R AVX-AR215F104M4R Datasheet
202Kb / 9P
   Radial Leads/SkyCap짰/AR Series
SR152A3R0CAR AVX-SR152A3R0CAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap /SR Series
SR212A220JAA AVX-SR212A220JAA Datasheet
169Kb / 1P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR155C102KAR AVX-SR155C102KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR215C104KAR AVX-SR215C104KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
SR211C105KAR AVX-SR211C105KAR Datasheet
177Kb / 4P
   Radial Leads/SkyCap/SR Series
BF01 AVX-BF01 Datasheet
57Kb / 4P
   Radial Leads
SR201A102JAR AVX-SR201A102JAR Datasheet
267Kb / 8P
   Radial Leads/SkyCap
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com