データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FMBT3904 データシート(PDF) 3 Page - Formosa MS

部品番号 FMBT3904
部品情報  200mA Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FORMOSA [Formosa MS]
ホームページ  http://www.formosams.com
Logo FORMOSA - Formosa MS

FMBT3904 データシート(HTML) 3 Page - Formosa MS

  FMBT3904_11 Datasheet HTML 1Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 2Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 3Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 4Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 5Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 6Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 7Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 8Page - Formosa MS FMBT3904_11 Datasheet HTML 9Page - Formosa MS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
PARAMETER
Collector-Base breakdown voltage
Collector-Emitter
voltage(3)
breakdown
Emitter-Base
voltage
breakdown
Base cutoff current
CONDITIONS
Symbol
V
(BR)CBO
V
CEO
(BR)
V
EBO
(BR)
I
BL
I
CEX
MIN.
TYP.
MAX.
60
40
6.0
50
UNIT
V
V
V
nA
50
NPN Epitaxial Planar Transistor
Formosa MS
Characteristics (AT T =25 C unless otherwise noted)
A
o
Off characteristics
I = 10uA, I = 0
CE
I = 1mA, I = 0
CB
I = 10uA, I = 0
EC
Collector cutoff current
V
= 30V, V
= 3.0V
CE
EB
V
= 30V, V
= 3.0V
CE
EB
3.Pulse test : pukse width < 300us, duty cycle < 2.0%.
PARAMETER
DC current gain
CONDITIONS
Symbol
h
FE
MIN.
TYP.
MAX.
40
70
100
60
UNIT
-
V
30
On characteristics(3)
I = 0.1mA, V
= 1.0V
CCE
I = 1.0mA, V
= 1.0V
CCE
I = 10mA, V
= 1.0V
CCE
I = 50mA, V
= 1.0V
CCE
I = 100mA, V
= 1.0V
CCE
Collector-Emitter saturation voltage(3)
Base-Emitter saturation voltage(3)
I = 10mA, I = 1.0mA
CB
I = 50mA, I = 5.0mA
CB
I = 10mA, I = 1.0mA
CB
I = 50mA, I = 5.0mA
CB
V
0.2
0.3
0.85
0.95
0.65
V
CE(sat)
V
BE(sat)
PARAMETER
Input capacitance
CONDITIONS
Symbol
C
ibo
MIN.
TYP.
MAX.
300
4.0
8.0
1.0
UNIT
-
0.5
Small-signal characteristics
I = 10mA, V
= 20V, f = 100MHz
CCE
Output admittance
V
= 5.0V, I = 100uA, Rs = 1.0K ohms, f = 1.0KHZ
CE
C
dB
400
40
5.0
h
fe
NF
Current-gain-bandwidth product
Output capacitance
Input impedance
Voltage feeback radio
Small-signal current gain
Noise figure
V
= 5.0V, I = 0, f = 1.0MHz
CB
E
V
= 0.5V, I = 0, f = 1.0MHz
EB
C
V
= 10V, I = 1.0mA, f = 1.0KHz
CE
C
V
= 10V, I = 1.0mA, f = 1.0KHz
CE
C
V
= 10V, I = 1.0mA, f = 1.0KHz
CE
C
V
= 10V, I = 1.0mA, f = 1.0KHz
CE
C
f
T
C
obo
h
ie
h
re
h
oe
10
8.0
100
1.0
x 10
-4
umhos
pF
kohms
MHz
pF
Page 3
http://www.formosams.com/
TEL:886-2-22696661
FAX:886-2-22696141
PARAMETER
Storage time
CONDITIONS
Symbol
ts
MIN.
TYP.
MAX.
35
200
UNIT
Switching characteristics
Delay time
Rise time
Fall time
V
= 3.0V, V
= -0.5V, I = 10mA, I
= 1.0mA
CC
BE
C
B1
td
tr
tf
50
V
= 3.0V, I =10mA, I
= I
= 1.0mA
CC
C
B1
B2
ns
35
FMBT3904
Document ID
Issued Date
Revised Date
Revision
Page.
300
DS-231106
2008/02/10
2011/07/21
E
11


同様の部品番号 - FMBT3904_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3904 FORMOSA-FMBT3904_17 Datasheet
461Kb / 11P
   SMD NPN Transistor
More results

同様の説明 - FMBT3904_11

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Formosa MS
FMBT3906 FORMOSA-FMBT3906_11 Datasheet
729Kb / 10P
   200mA Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor
logo
Seme LAB
BFY84 SEME-LAB-BFY84 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
logo
AUK corp
SUR541EF AUK-SUR541EF Datasheet
176Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC4226 SECOS-2SC4226_11 Datasheet
258Kb / 3P
   NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SUR526H KODENSHI-SUR526H Datasheet
275Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR539J KODENSHI-SUR539J Datasheet
279Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR543EF KODENSHI-SUR543EF Datasheet
276Kb / 5P
   Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Sanken electric
2SC2921 SANKEN-2SC2921_07 Datasheet
33Kb / 1P
   Silicon NPN Epitaxial Planar Transistor
logo
Seme LAB
2N4239 SEME-LAB-2N4239 Datasheet
122Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
2N3114CSM SEME-LAB-2N3114CSM_09 Datasheet
163Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com