データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

90-110MT.KPBF データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 90-110MT.KPBF
部品情報  Three Phase Bridge (Power Modules), 90/110 A
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

90-110MT.KPBF データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  90-110MT.KPBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 90-110MT.KPBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
Document Number: 95004
2
Revision: 27-Aug-07
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
MTK (with and without optional barrier)
DIMENSIONS WITHOUT OPTIONAL BARRIERS in millimeters (inches)
24 ± 0.5
(0.94 ± 0.02)
35 ± 0.3
(1.38 ± 0.01)
Fast-on tab 2.8 x 0.8 (type 110)
Screws M5 x 0.8 length 10
5 ± 0.3
(0.2 ± 0.01)
75 ± 0.5
(2.95 ± 0.02)
46 ± 0.3
(1.81 ± 0.01)
80 ± 0.3
(3.15 ± 0.01)
94 ± 0.3
(3.7 ± 0.01)
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
F
E
D


同様の部品番号 - 90-110MT.KPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Coilcraft lnc.
90-11 COILCRAFT-90-11 Datasheet
111Kb / 2P
   Axial Lead Chokes
More results

同様の説明 - 90-110MT.KPBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
90MT80KPBF VISHAY-90MT80KPBF Datasheet
132Kb / 6P
   Three Phase Bridge (Power Modules), 90/110 A
Revision: 29-Apr-08
VS-90-110MT.KPBF VISHAY-VS-90-110MT.KPBF_V01 Datasheet
213Kb / 8P
   Three Phase Bridge (Power Modules), 90 A/110 A
01-Jan-2022
VS-90-110MT.KPBF VISHAY-VS-90-110MT.KPBF_V02 Datasheet
212Kb / 8P
   Three Phase Bridge (Power Modules), 90 A/110 A
01-Jan-2023
113MT160KS90PBF VISHAY-113MT160KS90PBF Datasheet
188Kb / 9P
   Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
Revision: 13-Aug-08
VS-5.MT...KPBF VISHAY-VS-5.MT...KPBF Datasheet
226Kb / 10P
   Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
01-Jan-2022
VS-5MTKPBF VISHAY-VS-5MTKPBF Datasheet
228Kb / 10P
   Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
01-Jan-2019
VS-5.MT...KPBF VISHAY-VS-5.MT...KPBF_V01 Datasheet
233Kb / 10P
   Three Phase Controlled Bridge (Power Modules), 55 A to 110 A
01-Jan-2023
VS-40MT160KPBF VISHAY-VS-40MT160KPBF Datasheet
113Kb / 5P
   Three Phase Bridge (Power Modules), 40 A
VS-301MT...C VISHAY-VS-301MT...C_V02 Datasheet
183Kb / 6P
   Three Phase Bridge, 300 A (Power Modules)
01-Jan-2023
VS-40MT160KPBF VISHAY-VS-40MT160KPBF_V02 Datasheet
113Kb / 5P
   Three Phase Bridge (Power Modules), 40 A
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com