データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST300CPBF データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 ST300CPBF
部品情報  Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

ST300CPBF データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  ST300CPBF_12 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix ST300CPBF_12 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Document Number: 95075
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 01-Aug-07
1
TO-200AB (E-PUK)
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS in millimeters (inches)
4.75 (0.19)
28 (1.10)
6.5 (0.26)
0.3 (0.01) MIN.
0.3 (0.01) MIN.
25.3 (0.99)
DIA. MAX.
14.1/15.1
(0.56/0.59)
25° ± 5°
25.3 (0.99)
DIA. MAX.
40.5 (1.59) DIA. MAX.
42 (1.65) MAX.
Anode to gate
Creepage distance: 11.18 (0.44) minimum
Strike distance: 7.62 (0.30) minimum
Quote between upper and lower pole pieces has to be considered after
application of mounting force (see thermal and mechanical specification)
Gate terminal for
1.47 (0.06) DIA.
pin receptacle
2 holes 3.56 (0.14) x 1.83 (0.07) minimum deep


同様の部品番号 - ST300CPBF_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST300CPBF VISHAY-ST300CPBF Datasheet
169Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 11-Aug-08
More results

同様の説明 - ST300CPBF_12

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
ST300CPBF VISHAY-ST300CPBF Datasheet
169Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 11-Aug-08
VS-ST300CPB VISHAY-VS-ST300CPB Datasheet
238Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
ST330CLPBF VISHAY-ST330CLPBF_12 Datasheet
168Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 16-Oct-08
VS-ST300C VISHAY-VS-ST300C_V01 Datasheet
238Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
01-Jan-2022
ST330CLPBF VISHAY-ST330CLPBF Datasheet
150Kb / 7P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
Revision: 16-Oct-08
VS-ST330CL VISHAY-VS-ST330CL_V01 Datasheet
209Kb / 8P
   Phase Control Thyristors (Hockey PUK Version), 650 A
01-Jan-2022
logo
International Rectifier
ST180C IRF-ST180C Datasheet
196Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST3230C IRF-ST3230C Datasheet
157Kb / 6P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST330C IRF-ST330C Datasheet
208Kb / 8P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
ST700C IRF-ST700C Datasheet
96Kb / 7P
   PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com