データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CXA3235 データシート(PDF) 5 Page - Sony Corporation

部品番号 CXA3235
部品情報  All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

CXA3235 データシート(HTML) 5 Page - Sony Corporation

  CXA3235 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation CXA3235 Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
—5—
CXA3235/3236N
Pin
Symbol
Equivalent circuit
Pin voltage
Description
No.
(V)
23
24
25
26
27
28
29
30
VCC2
GND2
IFOUT
LOCK
CPE
CPO
REFOSC
VCC3
2.3
5.0
(Lock)
0.2
(UNLock)
0.6
2.0
4.3
PLL circuit power supply.
PLL circuit GND.
IF output.
LOCK detection.
High when locked, Low when
unlocked.
NPN transistor connection for
varicap diode drive.
Charge pump output.
Connect a loop filter.
Crystal connection for
reference oscillator.
Power supply for external
supply.
25
8
40
VCC1
26
22
VCC2
40k
28
27
22
VCC2
200
500
20k
29
60k
30p
30p


同様の部品番号 - CXA3235

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3238TN SONY-CXA3238TN Datasheet
333Kb / 27P
   6/4-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
CXA3239TN SONY-CXA3239TN Datasheet
333Kb / 27P
   6/4-channel Read/Write Amplifier for GMR-Ind Head Hard Disk Drive
More results

同様の説明 - CXA3235

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
CXA3085AN SONY-CXA3085AN Datasheet
325Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3250AN SONY-CXA3250AN Datasheet
415Kb / 36P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3135AN SONY-CXA3135AN Datasheet
319Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3185 SONY-CXA3185 Datasheet
318Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3252N SONY-CXA3252N Datasheet
303Kb / 32P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3205N SONY-CXA3205N Datasheet
320Kb / 23P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3250N SONY-CXA3250N Datasheet
384Kb / 35P
   All Band TV Tuner IC with On-chip PLL
CXA3555N SONY-CXA3555N Datasheet
225Kb / 28P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
CXA3627ER SONY-CXA3627ER Datasheet
42Kb / 27P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
CXA3627N SONY-CXA3627N Datasheet
231Kb / 28P
   All Band Tuner IC with On-chip PLL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com