データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2484HR データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 2N2484HR
部品情報  Hi-Rel NPN bipolar transistor 60 V - 50 mA
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

2N2484HR データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button 2N2484HR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics 2N2484HR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
2N2484HR
Revision history
Doc ID 17734 Rev 1
11/12
6
Revision history
Table 9.
Document revision history
Date
Revision
Changes
09-Jul-2010
1
Initial release


同様の部品番号 - 2N2484HR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
2N2484 PHILIPS-2N2484 Datasheet
49Kb / 8P
   NPN general purpose transistor
1997 May 01
logo
Comset Semiconductor
2N2484 COMSET-2N2484 Datasheet
78Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
STMicroelectronics
2N2484 STMICROELECTRONICS-2N2484 Datasheet
113Kb / 19P
   SEMICONDUCTOR DEVICE, TRANSISTOR, NPN, SILICON, LOW-POWER TYPES 2N2484, 2N2484UA, 2N2484UB, JAN, JANTX, JANTXV, JANS, JANHC, AND JANKC
logo
Central Semiconductor C...
2N2484 CENTRAL-2N2484 Datasheet
328Kb / 2P
   NPN - Low Noise Amplifier Transistor Chip
logo
Semicoa Semiconductor
2N2484 SEMICOA-2N2484 Datasheet
31Kb / 1P
   Chip Type 2C2484 Geometry 0307 Polarity NPN
More results

同様の説明 - 2N2484HR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
2N2920AHR STMICROELECTRONICS-2N2920AHR Datasheet
160Kb / 9P
   Hi-Rel NPN dual matched bipolar transistor 60 V - 0.03 A
2N2905AHR STMICROELECTRONICS-2N2905AHR Datasheet
165Kb / 8P
   Hi-Rel PNP bipolar transistor 60 V, 0.6 A
2N5154HR STMICROELECTRONICS-2N5154HR Datasheet
556Kb / 10P
   Hi-Rel NPN bipolar transistor 80 V - 5 A
2N5551HR STMICROELECTRONICS-2N5551HR Datasheet
286Kb / 10P
   Hi-Rel NPN bipolar transistor 160 V - 0.5 A
2N2219AHR STMICROELECTRONICS-2N2219AHR Datasheet
133Kb / 9P
   Hi-Rel NPN bipolar transistor 40 V, 0.8 A
2N3700HR STMICROELECTRONICS-2N3700HR Datasheet
286Kb / 12P
   Hi-Rel 80 V - 1 A NPN bipolar transistor
2N3019HR STMICROELECTRONICS-2N3019HR Datasheet
166Kb / 9P
   Hi-Rel NPN bipolar transistor 80 V, 1 A
2N2907AHR STMICROELECTRONICS-2N2907AHR Datasheet
363Kb / 16P
   Hi-Rel 60 V - 0.6 A PNP transistor
SOC2907A STMICROELECTRONICS-SOC2907A Datasheet
478Kb / 21P
   Hi-Rel 60 V, 0.6 A PNP transistor
2N5153HR STMICROELECTRONICS-2N5153HR Datasheet
557Kb / 10P
   Hi-Rel PNP bipolar transistor 80 V - 5 A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com