データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

7445501 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 7445501
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD 4
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7445501 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7445501 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445501 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7445501 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
Bmm
Cmm
Dmm
Emm
Fmm
Gmm
@@FRM 1@@
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
It is recommended that the temperature of the part does
MST
09-02-09
MST
04-10-11
Name
Datum / date
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
Würth Elektronik
...............................................................................
http://www.we-online.de
E Testbedingungen / test conditions :
Ω
typ.
HP 4274 A für/for L und/and Q
1,00
0,017
typ.
L
RDC typ
Ferrit / ferrite
2SFBW 155°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / granted properties :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
Keramik/ ceramic
ΔT= 15 K
A
IDC
Luftfeuchtigkeit / humidity:
MHz
not exceed 100 °C under worst case operating conditions
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
2,90
|ΔL/L|<10%
Isat
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Sockel / Base
Datum / date
..............................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
..............................................................................
...............................................................................
Änderung / modification
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2009-02-09
max.
A
Testbedingungen /
test conditions
2,90
max.
Ω
0,050
± 20%
Endoberfläche / finishing electrode
100% Au
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 100°C
µH
RDC max
typ.
100 kHz / 0,1V
@ 20°C
@ 20°C
Kunde / customer :
7445501
Artikelnummer / part number :
SPEICHERDROSSEL WE-PD 4
POWER-CHOKE WE-PD 4
HP 34401 A für/for I
DC und/and RDC
SRF
130,00
D Prüfgeräte / test equipment :
Typ S
Version 1
Version 2
1,0 ref.
2,92 max.
4,45 max.
6,6 max.
1,27 ref.
3,05 ref.
4,32 ref.
6,86
3,56
1,40
4,06
[mm]
E
A
B
D
D
F
G
111
C
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 7445501

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74455015 WURTH-74455015 Datasheet
105Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results

同様の説明 - 7445501

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74458220 WURTH-74458220 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445510 WURTH-7445510 Datasheet
105Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445610 WURTH-7445610 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
7445640 WURTH-7445640 Datasheet
138Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457006 WURTH-74457006 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458122 WURTH-74458122 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74458168 WURTH-74458168 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457008 WURTH-74457008 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457010 WURTH-74457010 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457027 WURTH-74457027 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
74457115 WURTH-74457115 Datasheet
160Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD 4
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com