データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

54062702400 データシート(PDF) 3 Page - Sumida Corporation

部品番号 54062702400
部品情報  0603 (1608) drahtgewickelt (AgPd/Ni/Sn Metallisierung)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUMIDA [Sumida Corporation]
ホームページ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

54062702400 データシート(HTML) 3 Page - Sumida Corporation

  54062702400 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 5Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 6Page - Sumida Corporation 54062702400 Datasheet HTML 7Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Bestellhinweise:
Erklärungen des Artikelnummern-Schlüssels
Ordering Instructions:
Explanations of Part Code
5406
27 0
* 4 00
Bezeichnung / Designation
Chip-Induktivität / Inductance
(Baugröße 0603 / Size 0603)
Induktivität L / Inductance L
Multiplikator für L: 10x
Multiplier for L: 10x
(Beispiel / example 27 nH)
Induktivitäts-Toleranz
Inductance Tolerance
1 ± 20 %
2 ± 10 %
3 ± 5 %
4 ± 2 %
9 ± Sondertoleranz
Special Tolerance
Lieferform / Delivery Form
4 vergossen, gegurtet auf
8 mm Blistergurt
coated, taped on 8 mm
blister tape
Verpackungseinheit 0603:
Rollen Ø 180 mm, 4.000 Stück
Packing Unit 0603:
Reels Ø 180 mm, 4.000 pcs.
Bestellbeispiel / Ordering examples:
Chipspule / Chip Coil 0603, 270 nH, Tol. 5 %
vergossen gegurtet
coated, tape & reel
= 5406 271 34 00
- 20 -


同様の部品番号 - 54062702400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sumida Corporation
54062702400 SUMIDA-54062702400 Datasheet
1Mb / 8P
   HR-Serie SMT Chipinduktivit채ten
54062702400 SUMIDA-54062702400 Datasheet
1Mb / 8P
   SMT Chip Inductors
More results

同様の説明 - 54062702400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
846Kb / 6P
   1608(0603)Size chip capacitors
logo
Inolux Corporation
HT-F199TW5 INOLUX-HT-F199TW5 Datasheet
1Mb / 16P
   0.25mm Height InGaN White 0603 (1608)
logo
Murata Manufacturing Co...
NCP18WM154J03RB MURATA-NCP18WM154J03RB Datasheet
1Mb / 44P
   Temperature Sensor and Compensation 0603 (1608) Size
logo
Kingbright Corporation
APT1608XXX KINGBRIGHT-APT1608XXX Datasheet
214Kb / 1P
   SUPER THIN SMD CHIP LED 1608(0603)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP1608060LW8Q1C WALSIN-RFDIP1608060LW8Q1C Datasheet
455Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
RFDIP1608070G4T WALSIN-RFDIP1608070G4T Datasheet
219Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Diplexer- 1608 (0603) size
logo
Rohm
CSL1104WBX ROHM-CSL1104WBX Datasheet
962Kb / 11P
   1608 (0603) size, compact and high intensity reflector type
logo
Taiyo Yuden (U.S.A.), I...
HMK107C7224KA-TE TAIYO-YUDEN-HMK107C7224KA-TE Datasheet
331Kb / 2P
   Item Summary 0.22uF짹10%, 100V, X7S, 0603/1608 (EIA/JIS)
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF1608060ABT WALSIN-RFLPF1608060ABT Datasheet
400Kb / 2P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
RFLPF1608060FM1T73 WALSIN-RFLPF1608060FM1T73 Datasheet
287Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0603 (1608) size
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com